Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46C64 Datasheet(PDF) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46C64
Description  52/100-pin LQFP
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46C64 Datasheet(HTML) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46C64 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
7
2014-06-06
系统功能说明
指令执行时序
单片机的系统时钟由晶体振荡器或 RC 振荡器和 32768Hz 的晶体振荡器产生。该时钟在芯片内部被分
成四个互不重叠的时钟周期。一个指令周期包括四个系统时钟周期。
指令的读取和执行是以流水线方式进行的, 这种方式在一个指令周期进行读取指令操作,而在下一个
指令周期进行解码与执行该指令。因此,流水线方式使多数指令能在一个周期内执行完成。但如果渉及到
的指令要改变程序计数器的值,就需要花两个指令周期来完成这一条指令。
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
Fetch INST (PC)
Execute INST (PC-1)
Fetch INST (PC+1)
Execute INST (PC)
Fetch INST (PC+2)
Execute INST (PC+1)
PC
PC+1
PC+2
System Clock
OSC2 (RC only)
PC
指令执行时序
程序计数器 — PC
12 位的程序计数器(PC)控制程序存储器 ROM 中指令执行的顺序,它可寻址整个 ROM 范围的 4096 个
地址。
取得指令码以后,程序计数器会自动加一,指向下一个指令码的地址。但如果执行跳转、条件跳跃、
向 PCL(程序计数器低字节寄存器)赋值、子程序调用、初始化复位、中断或子程序返回等操作时,PC 会载
入与指令相关的地址而非下一条指令地址。
模式
程序计数器
*11
*10
*9
*8
*7
*6
*5
*4
*3
*2
*1
*0
初始化复位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
外部中断 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
外部中断 1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
定时/计数器 0 溢出
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
定时/计数器 1 溢出
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
时基溢出
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
RTC 中断
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
条件跳跃
Program Counter+2
装载 PCL
*11
*10
*9
*8
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
跳转,子程序调用
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
#0
子程序返回
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
程序计数器
注: *11 ~ *0 :程序计数器位
S11~ S0 :堆栈寄存器位
#11 ~ #0 :指令代码位
@7 ~ @0 :PCL 位
当遇到条件跳跃指令且符合条件时,当前指令执行过程中读取的下一条指令会被丢弃,取而代之的是
一个空指令周期,随后才能取得正确的指令。反之,就会顺序执行下一条指令。
程序计数器的低字节(PCL)是一个可读写的寄存器(06H)。对 PCL 赋值将产生一个短跳转动作,跳转的
范围为当前页 256 个地址。
当遇到控制转移指令时,系统也会插入一个空指令周期。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com