Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STC89LE53RC Datasheet(PDF) 106 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Datasheet(HTML) 106 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 102Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 103Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 104Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 105Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 106Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 107Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 108Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 109Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 110Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 106 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
106
Step1/ 步骤 1:选择你所使用的单片机型号,如 STC12C5410,STC12C5410AD 等
Step2/ 步骤 2:打开文件,要烧录用户程序,必须调入用户的程序代码(*.bin, *.hex)
Step3/ 步骤 3 :选择串行口,你所使用的电脑串口,如串行口 1--COM1,  串行口 2--COM2,...
  有些新式笔记本电脑没有 RS-232 串行口,可买一条 USB-RS232 转接器,人民币 50 元左右。
          有些 USB-RS232 转接器,不能兼容,可让宏晶帮你购买经过测试的转换器。
Step4/ 步骤 4:选择下次冷启动后,时钟源为“内部 R/C 振荡器”还是“外部晶体或时钟”。
Step5/ 步骤 5 :选择“Download/ 下载”按钮下载用户的程序进单片机内部,可重复执行
               Step5/ 步骤 5, 也可选择“Re-Download/ 重复下载”按钮
下载时注意看提示,主要看是否要给单片机上电或复位,  下载速度比一般通用编程器快。
一定要先选择“Download/ 下载”按钮,然后再给单片机上电复位( 先彻底断电) ,而不要
    先上电,先上电,检测不到合法的下载命令流,单片机就直接跑用户程序了。
关于硬件连接 :
(1). MCU/ 单片机  RXD(P3.0)  ---  RS-232 转换器  ---  PC/ 电脑  TXD(COM Port Pin3)
(2). MCU/ 单片机  TXD(P3.1)  ---  RS-232 转换器  ---  PC/ 电脑  RXD(COM Port Pin2)
(3). MCU/ 单片机  GND        ----------------------  PC/ 电脑  GND(COM Port Pin5)
(4).  如果您的系统 P3.0/P3.1 连接到 RS-485  电路,推荐
         在选项里选则“下次冷启动需要 P1.0/P1.1 = 0,0 才判 P3.0/RxD 有无合法下载命令流”
         这样冷启动后如 P1.0, P1.1 不同时 0,单片机直接运行用户程序,免得由于 RS-485 总线上
         的乱码造成单片机反复判断乱码是否为合法,浪费几百 mS 的时间
(5). RS-232 转换器可选用 STC232/MAX232/SP232(4.5-5.5V),STC3232/MAX3232/SP3232(3V-5.5V).
 STC232/MAX232/SP232 尽量选用 SOP 封装(窄体),STC3232 尽量选用 SOP 封装(窄体).
大批量生产时使用
开发调试时,可考虑选择此项
如 P3.0/P3.1 外接 RS-485/RS-232 等通
信电路,建议选择如 P1.0/P1.1 不同时
等于 0/0 ,则直接运行用户程序,跨过
系统 ISP 引导程序
新的设置冷启动(彻底停电后再上电)
后才生效
除每次均要指定缓冲区起始地址外,第
二次及以后不能清缓冲区
第一次调文件进缓冲区,要清缓冲区。
要调几个文件进缓冲区,如 EEPROM 里的
数据文件需要和应用程序文件一次同时
ISP 下载编程进单片机:
如可将要写入 EEPROM 区的数据文件调入
从缓冲区 2800H 开始的地方,并不清缓冲
区,然后和应用程序一起写入
用户根据实际使用效果选择限制最高通信
波特率, 如 57600 ,38400 ,19200



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com