Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STC89LE53RC Datasheet(PDF) 116 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Datasheet(HTML) 116 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 112Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 113Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 114Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 115Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 116Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 117Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 118Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 119Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 120Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 116 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
116
通过 /SS  改变模式
    如果 SPEN=1, SSIG=0 且 MSTR=1,SPI 使能为主机模式。/SS 脚可配置为输入或准双向模式。这
种情况下,另外一个主机可将该脚驱动为低电平,从而将该器件选择为 SPI  从机并向其发送数据。
   为了避免争夺总线,SPI 系统执行以下动作:
   1)MSTR 清零并且 CPU 变成从机。这样 SPI 就变成从机。MOSI 和 SPICLK 强制变为输入模式,而
MISO 则变为输出模式。
   2 )SPSTAT 的 SPIF 标志位置位。如果 SPI 中断已被使能,则产生 SPI 中断。
   用户软件必须一直对 MSTR 位进行检测,如果该位被一个从机选择所清零而用户想继续将 SPI 作为主
机,这时就必须重新置位 MSTR,否则就进入从机模式。
写冲突
   SPI 在发送时为单缓冲,在接收时为双缓冲。这样在前一次发送尚未完成之前,不能将新的数据
写入移位寄存器。当发送过程中对数据寄存器进行写操作时,WCOL 位(SPSTAT.6)将置位以指示数据冲
突。在这种情况下,当前发送的数据继续发送,而新写入的数据将丢失。
   当对主机或从机进行写冲突检测时,主机发生写冲突的情况是很罕见的,因为主机拥有数据传输的
完全控制权。但从机有可能发生写冲突,因为当主机启动传输时,从机无法进行控制。
   接收数据时,接收到的数据传送到一个并行读数据缓冲区,这样将释放移位寄存器以进行下一个数
据的接收。但必须在下个字符完全移入之前从数据寄存器中读出接收到的数据,否则,前一个接收数据
将丢失。
   WCOL 可通过软件向其写入“1 ”清零。
数据模式
   时钟相位位(CPHA)允许用户设置采样和改变数据的时钟边沿。时钟极性位 CPOL 允许用户设置时钟极
性。 SPI 图 4~图 7  所示为时钟相位位 CPHA  的不同设定。
    SPI  图 4  SPI   从机传输格式(CPHA=0 )
时钟周期
1
2
3
4
5
6
7
8
SPICLK (CPOL = 0)
SPICLK (CPOL = 1)
MOSI(输入)
DORD = 0
DORD = 1
MSB
6
5
4
3
2
1
LSB
LSB
1
2
3
4
5
6
MSB
DORD = 0
MSB
6
5
4
3
2
1
LSB
DORD = 1
LSB
1
2
3
4
5
6
MSB
MISO(输出)
SS(如果 SSIG 位= 0)
未定义
(1)
(1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com