Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STC89LE53RC Datasheet(PDF) 149 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Datasheet(HTML) 149 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 141Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 142Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 143Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 144Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 145Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 146Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 147Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 148Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 149Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 149 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
149
附录K:        资料升级历史备忘录
※ STC12C5410AD 系列单片机新的 C 版本已开始大量供货
2006-4-15 版本在 2006-3-25 版本的基础上:
部分目录和内容做了调整
通知新版本 C 版本已经大量供货
2006-3-25 版本在 2006-2-6 版本的基础上:
在 PWM/PCA 的应用部分增加了在使用 PCA 高速输出模式时的特别应用注意事项
2006-2-6 版本在 2005-1-16 版本的基础上:
增加了定时器 1 做波特率发生器的程序
增加了如何用软件实现系统复位
增加了附录 I 典型 MCU/DSP/uC 复位、电源监控、外部看门狗专用电路
增加了附录 J STC 高性能 SRAM 选型一览表
增加了附录 L:  超强抗干扰测试数据, 过 4000V 快速脉冲干扰
对 EEPROM 测试程序的解释说明部分做了加强
对看门狗测试程序的解释说明部分做了加强
------------------------------------------------------------------------------
2006-1-16 版本在 2005-12-31 版本的基础上:
1.A/D 转换程序做了简化
2.PCA/PWM 模块增加了新的演示程序( 扩展软件定时器, 扩展外部中断)
------------------------------------------------------------------------------
2005-12-31 版本在 2005-12-24 版本的基础上:
1. 修正了 PCA/PWM 部分笔误,4 路 PCA/PWM 原有些部分笔误为 2 路
2. 原 A/D 转换结果计算公式  :笔误  结果(ADC_DATA[7:0],ADC_LOW2[1:0] )=256 x Vin / Vcc
现改为  结果  ( ADC_DATA[7:0],ADC_LOW2[1:0]  ) = 1024 x Vin / Vcc
3. 增加了 STC 单片机普通 I/O 口驱动 LCD 显示的参考电路及演示程序
4. 增加了一个 I/O 口驱动发光二极管并扫描按键
5. 增加了 STC12C5410 系列单片机应用注意事项



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com