Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ST7LNB0 Datasheet(PDF) 20 Page - STMicroelectronics

Part # ST7LNB0
Description  Diseqc TM 2.1 Slave Microsontroller for LNBs and Switchers
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7LNB0 Datasheet(HTML) 20 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7LNB0 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ST7LNB0 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics ST7LNB0 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics ST7LNB0 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics ST7LNB0 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics ST7LNB0 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics ST7LNB0 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics ST7LNB0 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics ST7LNB0 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
ST7LNB0
20/22
ST7LNB0 DiSEqC™ “slave” MICROCONTROLLER OPTION LIST
(Last update: December 2004)
Customer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phone No
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Family address (tick one box)
- Backwards Compatible 22 kHz tone usage (tick one box)
- Local oscillator frequencies table entry number
- Switching output type: (tick or fill one box)
Comments: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Please download the latest version of this option list from:
http://www.st.com/mcu > downloads > ST7 microcontrollers > Option list
Normal LNB (11h)
Normal Switcher (15h)
Hi/Lo switching
SB/SA switching
Hi L.O table entry number
Lo L.O table entry number
Single polarity output
Decoded mode output (indicate the mode number)
Complementary output



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com