Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STA323W Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STA323W
Description  2.1 high efficiency digital audio system
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA323W Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STA323W Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA323W Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA323W Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA323W Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA323W Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA323W Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA323W Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA323W Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA323W Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 71 page
background image
Contents
STA323W
2/71
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Block diagram and configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2
EQ processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1
Power supply and control sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Electrical characteristics curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1
Output power against supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1.1
Audio performance (operation with Vcc = 26 V, 8 Ohm load, stereo mode)
19
4.1.2
Audio performance - stereo mode (operation with Vcc = 18.5 V) . . . . . 20
4.1.3
Audio performance - half bridge binary mode (operation with Vcc =
18.5 V) 24
5
Pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6
STA323W I2C bus specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1
Communication protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1.1
Data transition or change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1.2
Start condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1.3
Stop condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1.4
Data input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.2
Device addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.3
Write operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.3.1
Byte write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.3.2
Multi-byte write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.4
Read operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.4.1
Current address byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.4.2
Random address byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.5
Write mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.6
Read mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com