Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STCC4-D-R3 Datasheet(PDF) 14 Page - Sensirion AG Switzerland

Part # STCC4-D-R3
Description  Minimal Size. Maximize the Potential.
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SENSIRION [Sensirion AG Switzerland]
Direct Link  https://www.sensirion.com/
Logo SENSIRION - Sensirion AG Switzerland

STCC4-D-R3 Datasheet(HTML) 14 Page - Sensirion AG Switzerland

Back Button STCC4-D-R3 Datasheet HTML 10Page - Sensirion AG Switzerland STCC4-D-R3 Datasheet HTML 11Page - Sensirion AG Switzerland STCC4-D-R3 Datasheet HTML 12Page - Sensirion AG Switzerland STCC4-D-R3 Datasheet HTML 13Page - Sensirion AG Switzerland STCC4-D-R3 Datasheet HTML 14Page - Sensirion AG Switzerland STCC4-D-R3 Datasheet HTML 15Page - Sensirion AG Switzerland STCC4-D-R3 Datasheet HTML 16Page - Sensirion AG Switzerland STCC4-D-R3 Datasheet HTML 17Page - Sensirion AG Switzerland STCC4-D-R3 Datasheet HTML 18Page - Sensirion AG Switzerland  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 18 page
background image
www.sensirion.com / D1
Version 1 – June 2025
14 / 18
3.5 Conversion of Signal Input and Output
The conversion formulas for I2C command inputs and digitally calibrated outputs can be found in Table 11.
Signal
Sym. Type
Int.
Conversion Formula
Example
CO2 gas
concentration
C Output i16
������ = Output
500 ������������������ = 500
Relative
humidity
RH
Input u16 ������������������������������ =
(������������ [%������������] + 6)(216 − 1)
125
29360 =
(50 %������������ + 6)(216 − 1)
125
Output u16
������������ = 125 ∙
Output
216 − 1
− 6
50 %������������ = 125 ∙
29'360
216 − 1
− 6
Temperature
T
Input u16
������������������������������ =
(������ [°������] + 45)(216 − 1)
175
26214 =
(25 °������ + 45)(216 − 1)
175
Output u16
������ = 175 ∙
Output
216 − 1
− 45
25 °������ = 175 ∙
26'214
216 − 1
− 45
Pressure
P
Input u16
������������������������������ =
������ [������������]
2
50560 =
101′300 ������������
2
FRC CO2
Concentration
Correction
CFRC
Input u16
������������������������������ = ������������������������������������������
500 = 500 ������������������
Output u16
������������������������ = ������������������������������������ − 32′768
−100 ������������������ = 32′668 − 32′768
Table 11. Signal input and output conversion formulas



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com