Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

USB3300 Datasheet(PDF) 6 Page - SMSC Corporation

Part # USB3300
Description  Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY with ULPI Low Pin Interface
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SMSC [SMSC Corporation]
Direct Link  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

USB3300 Datasheet(HTML) 6 Page - SMSC Corporation

Back Button USB3300 Datasheet HTML 2Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 3Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 4Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 10Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 55 page
background image
Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY with ULPI Low Pin Interface
Datasheet
Revision 1.08 (11-07-07)
6
SMSC USB3300
DATASHEET
List of Tables
Table 3.1 USB3300 Pin Definitions 32-Pin QFN Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 4.1 Maximum Guaranteed Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 4.2 Recommended Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 5.1 Electrical Characteristics: Supply Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 5.2 Electrical Characteristics: CLKOUT Start-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 5.3 DC Electrical Characteristics: Logic Pins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 5.4 DC Electrical Characteristics: Analog I/O Pins (DP/DM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 5.5 Dynamic Characteristics: Analog I/O Pins (DP/DM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 5.6 OTG Electrical Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 5.7 Regulator Output Voltages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 6.1 ULPI Interface Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 6.2 ULPI Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 6.3 ULPI Register Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 6.4 ULPI TXD CMD Byte Encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 6.5 ULPI RX CMD Encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 6.6 Interface Signal Mapping During Low Power Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 6.7 Pin Definitions in 3 pin Serial Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 6.8 DP/DM termination vs. Signaling Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 6.9 IdGnd vs. USB Cable Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 6.10 External Vbus Indicator Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 7.1 Component Values in Application Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 7.2 Capacitance Values at VBUS of USB Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 8.1 32 Terminal QFN Package Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com