Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TS2007FC Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # TS2007FC
Description  3 W, filter-free, class-D audio power amplifier with 6 or 12 dB fixed gain select
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS2007FC Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  TS2007FC Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TS2007FC Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TS2007FC Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TS2007FC Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TS2007FC Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TS2007FC Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TS2007FC Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS2007FC Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS2007FC Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 33 page
background image
Contents
TS2007FC
2/33
DocID14937 Rev 4
Contents
1
Absolute maximum ratings and operating conditions . . . . . . . . . . . . . 4
2
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1
Electrical characteristics tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2
Electrical characteristic curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1
Differential configuration principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2
Gain settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.3
Common mode feedback loop limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.4
Low frequency response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.5
Circuit decoupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.6
Wakeup time (twu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.7
Shutdown time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.8
Consumption in shutdown mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.9
Single-ended input configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.10
Output filter considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.11
Short-circuit protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.12
Thermal shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.1
9-bump Flip-chip package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com