Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STA333BW Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # STA333BW
Description  2.1-channel high-efficiency digital audio system
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA333BW Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STA333BW Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 64 page
background image
STA333BW
Contents
5/64
6.12.2
Coefficient b1 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.12.3
Coefficient b1 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.12.4
Coefficient b1 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.12.5
Coefficient b2 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.12.6
Coefficient b2 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.12.7
Coefficient b2 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.12.8
Coefficient a1 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.12.9
Coefficient a1 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.12.10
Coefficient a1 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.12.11
Coefficient a2 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.12.12
Coefficient a2 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.12.13
Coefficient a2 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.12.14
Coefficient b0 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.12.15
Coefficient b0 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.12.16
Coefficient b0 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.12.17
Coefficient write/read control register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.12.18
User-defined EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.12.19
Pre-scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.12.20
Post-scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.12.21
Over-current post-scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.13
Variable max power correction registers (0x27 to 0x28) . . . . . . . . . . . . . 57
6.14
Variable distortion compensation registers (0x29 to 0x2A) . . . . . . . . . . . 57
6.15
Fault detect recovery constant registers (0x2B to 0x2C) . . . . . . . . . . . . . 58
6.16
Device status register (0x2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7
Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.1
Application scheme for power supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.2
PLL filter schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.3
Typical output configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
8
Package thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
9
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com