Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

L99PD08 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # L99PD08
Description  SPI control diagnosis interface device for VIPower M0-5 and M0-5E high side drivers
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L99PD08 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L99PD08 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L99PD08 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L99PD08 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L99PD08 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L99PD08 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L99PD08 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L99PD08 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L99PD08 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L99PD08 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 41 page
background image
Contents
L99PD08
2/41
Doc ID 15872 Rev 3
Contents
1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Pin definitions and functions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
ST-SPI: SCK, SDI, SDO, CSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2
CLK_IN0, CLK_IN1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3
LHOMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4
Output 0 to 7 (OUT0 … OUT7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5
Status/current sense inputs (ST0/CS0 … ST7/CS7) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.6
Multiplexed status/current sense output (MUX_ST/CS) . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.7
VDDIO, VCORE3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.7.1
5.0 volt operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.7.2
3.3 volt operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.8
GND (2 pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.9
Faultn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.10
SYNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.11
EN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
Device mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1
ESD protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2
Operating junction temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
SPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.1
SPI timing parameter definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.2
Functional description of the SPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.2.1
Serial clock (SCK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.2.2
Serial data input (SDI)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2.3
Serial data output (SDO)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2.4
Chip select not (CSN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.3
SPI communication flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com