Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STA3398W Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # STA3398W
Description  2.1-channel high-efficiency digital audio system
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA3398W Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STA3398W Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA3398W Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA3398W Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA3398W Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA3398W Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA3398W Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA3398W Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA3398W Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA3398W Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 77 page
background image
STA339BW
Contents
Doc ID 15251 Rev 5
5/77
6.11.6
Limiter 1 Extended release threshold (addr 0x33) . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.11.7
Limiter 2 Extended attack threshold (addr 0x34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 56
6.11.8
Limiter 2 Extended release threshold (addr 0x35) . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.12
User-defined coefficient control registers (addr 0x16 - 0x26) . . . . . . . . . . 56
6.12.1
Coefficient address register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.12.2
Coefficient b1 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.12.3
Coefficient b1 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.12.4
Coefficient b1 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.12.5
Coefficient b2 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.12.6
Coefficient b2 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.12.7
Coefficient b2 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.12.8
Coefficient a1 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.12.9
Coefficient a1 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.12.10
Coefficient a1 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.12.11
Coefficient a2 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.12.12
Coefficient a2 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.12.13
Coefficient a2 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.12.14
Coefficient b0 data register bits 23:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.12.15
Coefficient b0 data register bits 15:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.12.16
Coefficient b0 data register bits 7:0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.12.17
Coefficient write/read control register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.12.18
User-defined EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.12.19
Prescale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.12.20
Postscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.12.21
Overcurrent postscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.13
Variable max power correction registers (addr 0x27 - 0x28) . . . . . . . . . . 63
6.14
Variable distortion compensation registers (addr 0x29 - 0x2A) . . . . . . . . 63
6.15
Fault detect recovery constant registers (addr 0x2B - 0x2C) . . . . . . . . . . 64
6.16
Device status register (addr 0x2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.17
EQ coefficients and DRC configuration register (addr 0x31) . . . . . . . . . . 65
6.18
Extended configuration register (addr 0x36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.18.1
Dual-band DRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.18.2
EQ DRC mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.18.3
Extended post scale range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.18.4
Extended attack rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.18.5
Extended BIQUAD selector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com