Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

THS8083APZP Datasheet(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Part # THS8083APZP
Description  Triple 8-Bit, 80 MSPS 3.3-V Video and Graphics
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

THS8083APZP Datasheet(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  THS8083APZP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments THS8083APZP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 63 page
background image
v
5
Electrical Specifications
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Definition of Test Conditions
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Absolute Maximum Ratings Over Operating Free-Air
Temperature Range
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Recommended Operating Conditions Over Operating
Free-Air Temperature Range, TA = 0°C to 70°C
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Power Supply
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2
Analog and Reference Inputs
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3
Digital Inputs
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
Electrical Characteristics Over Recommended Operating Free-Air
Temperature Range, TA = 0°C to 70°C
5−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1
Power Supply
5−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2
Digital Logic Inputs
5−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3
Logic Outputs
5−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.4
I2C Interface
5−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.5
ADC Channel
5−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.5.1
DC Accuracy
5−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.5.2
Dynamic Performance
5−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.5.3
Clamp
5−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.6
Coarse PGA
5−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.7
Fine PGA
5−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.8
Output Formatter/Timing Requirements
5−6
. . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.9
PLL
5−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.9.1
Open Loop
5−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.9.2
Closed Loop
5−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.10
Typical Plots
5−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Application Information
6−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Designing With PowerPAD
6−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Mechanical Data
7−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendix A. PLL Formulas and Register Settings
A−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com