Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL21081_JP Datasheet(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL21081_JP
Description  ?녈꺍?묆궚?덆씆沃욕뀎LED ?㎪삇?ⓦ깋?⒲궎?
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL21081_JP Datasheet(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  SSL21081_JP Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
SSL21081/SSL21083
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
製品デー タ シ ー ト
Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日
4 of 21
NXP Semiconductors
SSL21081/SSL21083
コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ
5.1 オーダーオ プ シ ョ ン
注意: 特に記載ない限 り 、電圧はすべて V(AC)です。
[1]
SO12 パッ ケージ には、 いわゆる ヒ ュ ーズ リ ー ド が SO8 よ り も 多 く あ り 、 高い出力が必要な場合に使用で
きます。
6.
ブロ ッ ク 図
表 3.
オーダーオ プ シ ョ ン関連情報
SSL2108X プラ ッ ト
フォ ーム バリ ア ン ト
入力電圧
内部 MOSFET 特性
パッ ケージ
電圧低下保護
選択
SSL21081T
100 V; 120 V
300 V (DC); 2
SO8
yes
SSL21081AT
no
SSL21083T
100 V; 120 V;
230 V
600 V (DC); 5
SO8
yes
SSL21083AT
no
図 1.
ブロ ッ ク 図 SSL21081/SSL21083
aaa-005191
JFET
HV
VCC
NTC
GND
DVDT
DRAIN
SOURCE
1.5 V
SUPPLY:
INTERNAL
REGULATOR
AND
BANDGAP
dV/dt
SUPPLY
VALLEY
DETECTION
TOFFMAX
LOGIC
TONMAX
BLANK
LOGIC
CONTROL
AND
PROTECTION
NTC
FUNCTION
THERMAL
SHUTDOWN
POR
0.5 V < >0.25 V
1
5
8
2
3
4
6, 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com