Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL21081_JP Datasheet(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL21081_JP
Description  ?녈꺍?묆궚?덆씆沃욕뀎LED ?㎪삇?ⓦ깋?⒲궎?
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL21081_JP Datasheet(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button SSL21081_JP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
SSL21081/SSL21083
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
製品デー タ シ ー ト
Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日
10 of 21
NXP Semiconductors
SSL21081/SSL21083
コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ
8.7 NTC 機能お よ び PWM 調光
NTC ピンは、 LED 温度保護 を制御す る ために使用で き ます。 ま た、 デジ タ ル信号 を使用
した ラ イ ト 出力のオ ン / オ フの入力 と し て使用す る こ と も で き ます (PWM 調光)。 このピ
ンには Ioffset(NTC) の電流を生成する内部電流源があ り ます。LED の温度を モ ニ タ リ ングす
る NTC 抵抗器は、 直接 NTC ピン に接続で きます。 抵抗値およ び NTC ピ ンの対応す る電
圧に よ っ て、 コ ンバー タ は下図 (図 5)のよ う に反応 し ます。
NTC ピ ンの電圧が Vth(high)NTC より 高い場合 (図 5 (4))、 コ ンバー タ は定格出力電流を供
給 し ま す。 電圧が こ のレ ベルよ り 低い場合、 ピ ー ク 電流は Vth(low)NTC にな る まで徐々に減
少し ま す (図 5 (3) ) 。 こ れで、 ピー ク 電流は定格動作のピ ー ク電流の半分にな り ます。
Vact(tmr)NTC を過ぎ る と (図 5 (2))、 下記の状況を区別する ための タ イ マーが起動 し ます。
• tto(deact)NTC 時間内にロ ー レ ベル Vdeact(tmr)NTC に達 し なか っ た場合 (図 5 (1)) LED 過熱
が検出 さ れ、 IC はス イ ッ チ ン グ を停止 し て HV ピ ン電圧からの再開を試行し ま す。 NTC
ピ ンの電圧が Vth(high)NTC を上回る と再開 し ます (図 5 (4))。 ピー ク 電流の減少に よ っ て
NTC 温度が低下 し なか っ た と し て、 LED OTP がオ ン にな り ます。
• tto(deact)NTC 時間内にロ ー レ ベル Vdeact(tmr)NTC に達 し なかっ た場合 (図 5 (1))、 ピ ンが外
部的に プルダウ ン さ れた と 判断 さ れます。再開機能は起動せず、出力電流がゼロ ま で減 ら
されます。 こ の方法で PWM 調光を実装す る こ と がで き ま す。 電圧が V
deact(tmr)NTC を超
え る と 、 再度出力電流が増加 し ま す。
8.7.1
ソフ ト ス タ ー ト 機能
NTC ピ ン を 使用 し て ソ フ ト ス タ ー ト 機能を 実現で き ます。 電源投入の間、 NTC ピンの レ
ベルは LOW にな り ます。 コ ン デンサを接続する こ と で (NTC 抵抗 と 並列)、 時定数を定
義で き ます。 時定数に よ っ て、 NTC ピ ンのレ ベルがゆ っ く り と 上昇 し ま す。 Vth(low)NTC レ
ベルを過ぎ る と (図 5 (3))、 コ ンバー タ が最大電流の半分で起動 し ます。 Vth(high)NTC に達
する と (図 5 (4))、 出力電流が最大値に向か っ てゆ っ く り と 上昇 し ます。
図 5.
NTC コン ト ロ ール曲線
001aan700
2
3
4
5
Ipk
Peak current
Ipk / 2
Vth(ocp)SOURCE = 500 mV
Vth(ocp)SOURCE = 250 mV
VNTC
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com