Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL21081_JP Datasheet(PDF) 14 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL21081_JP
Description  ?녈꺍?묆궚?덆씆沃욕뀎LED ?㎪삇?ⓦ깋?⒲궎?
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL21081_JP Datasheet(HTML) 14 Page - NXP Semiconductors

Back Button SSL21081_JP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 21 page
background image
SSL21081/SSL21083
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
製品デー タ シ ー ト
Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日
14 of 21
NXP Semiconductors
SSL21081/SSL21083
コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ
[1]
DVDT 電源を使用 し てい る IC によ っ て、 VCC の最大動作電圧は 14V を超え る場合があ り ます。
[2]
こ のパラ メ ー タ は本番環境でのテ ス ト は未実施。 設計に よ る保証。
tleb
リーデ ィ ン グエ ッ ジ ブ ラ ン キン
グ時間
過電流保護
260
300
340
ns
短絡巻線保護
210
250
290
ns
t
leb
リー デ ィ ン グ エ ッ ジ ブ ラ ン キ ン
グ許容差
過電流保護 と 短絡巻線保護間の tleb
30
50
-
ns
Vth(swp)SOURCE
短絡巻線保護 し き い電圧、
SOURCE ピン
SSL21081 / SSL21083T のみ
1.4
1.5
1.6
V
バレー検出
(
V/t)
vrec
バレ ー検出電圧傾き
DRAIN ピン
30
20
10
V/
s
fring
リン ギン グ周波数
[2]
200
550
1000
kHz
V
vrec(min
最小バレ ー検出電圧振幅
電圧 ド ロ ッ プ、 DRAIN ピン
15
20
25
V
td(vrec-swon)
バレ ー検出 に よ る ス イ ッ チ オ ン
遅延時間
-
100
-
ns
電圧低下検出
ton(high)
最大オ ン時間
12.5
15
17.5
s
MOSFET 出力ス テ ージ
VBR(DRAIN)
ブレ ー ク ダウ ン電圧、 DRAIN ピ
ン
600 V (DC) バー ジ ョ ン、 Tj > 0 C
600
-
-
V
300 V (DC) バー ジ ョ ン、 Tj > 0 C
300
-
-
V
RDSon
ドレ イ ン - ソース オン ステー ト
抵抗
600 V (DC) バー ジ ョ ン、 Tj = 25 C
45
6
600 V (DC) バー ジ ョ ン、 Tj = 125 C
67.5
9
300 V (DC) バー ジ ョ ン、 Tj = 25 C
2.05
2.3
2.55
300 V (DC) バー ジ ョ ン、 Tj = 125 C
3.05
3.45
3.85
dV/dt)f(DRAIN)
電圧変化の立下 り レー ト 、
DRAIN ピン
300 V (DC) バー ジ ョ ン、 CDRAIN =
150 pF, RSOURCE = 2.2 
[2]
-1.2
-
V/
s
600 V (DC) バー ジ ョ ン、 CDRAIN =
75 pF, RSOURCE = 1.2 
-1.5
-
V/
s
NTC 機能
Vth(high)NTC
NTC ピンの し き い電圧、 HIGH
0.47
0.5
0.53
V
Vth(low)NTC
NTC ピンの し き い電圧、 LOW
0.325
0.35
0.375 V
Vact(tmr)NTC
タ イ マー有効化電圧、 NTC ピン
0.26
0.29
0.325 V
Vdeact(tmr)NTC
タ イ マー無効化電圧、 NTC ピン
0.17
0.2
0.23
V
tto(deact)NTC
タ イ ムアウ ト 時間無効化、 NTC
ピン
33
46
59
s
Ioffset(NTC)
オフ セ ッ ト 電流、 NTC ピン
-
47
-
A
OSP
tdet(sc)
シ ョ ー ト 回路検出時間
16
20
24
ms
toff(high)
オフ タ イ ム、 HIGH
30
36
42
s
過熱保護
Tth(act)otp
温度保護検出 し き い値温度
160
170
180
C
Tth(rel)otp
温度保護 リ リ ース し き い温度
90
100
110
C
表 7.
特性 ノ続き
シン ボル
パラ メ ー タ
条件
最小
Typ
最大
単位



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com