Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL21081_JP Datasheet(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL21081_JP
Description  ?녈꺍?묆궚?덆씆沃욕뀎LED ?㎪삇?ⓦ깋?⒲궎?
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL21081_JP Datasheet(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button SSL21081_JP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 21 page
background image
SSL21081/SSL21083
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
製品デー タ シ ー ト
Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日
12 of 21
NXP Semiconductors
SSL21081/SSL21083
コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ
9.
絶対最大定格
[1]
内部 ク ラ ン プ によ っ て電源電圧 と 電流の限度値が設定 さ れます。
[2]
人体帯電モデル : 1.5 k
 直列抵抗を通じ た 100 pF コ ンデンサの放電に相当
[3]
デバイ ス帯電モ デル : IC への最大 1kV の帯電お よびその後の各ピ ン で 1
 抵抗を通じ た 0V への放電に相
当
表 5.
絶対最大定格
絶対最大定格 (IEC 60134)に基づ く 。
シン ボル
パラ メ ー タ
条件
最小
最大
単位
全般
SR
スルー レー ト
DRAIN ピン
5+5
V/ns
Ptot
総許容損失
SO8 パッ ケージ
-0.6
W
Tamb
周囲温度
40
+125
C
Tj
ジャ ン ク シ ョ ン温度
40
+150
C
Tstg
スト レ ージ温度
55
+150
C
電圧
VCC
電源電圧
連続
[1]
0.4
+14
V
VDRAIN
DRAIN ピン電圧
600 V バージ ョ ン
0.4
+600
V
300 V バージ ョ ン
0.4
+300
VHV
HV ピ ン電圧
電流制限
0.4
+600
V
VSOURCE
SOURCE ピ ン電圧
電流制限
0.4
+5.2
V
VNTC
NTC ピ ン電圧
電流制限
0.4
+5.2
V
電流
IDD
電源電流
VCC ピン
[1]
-20
mA
IDRAIN
DRAIN ピン電流
600 V ージ ョ ン
1+1
A
300 V バージ ョ ン
2+2
A
ISOURCE
SOURCE ピン電流
600 V ージ ョ ン
1+1
A
300 V バージ ョ ン
2+2
A
IDVDT
DVDT ピン電流
持続時間最長 20
s
-
1.3
A
VESD
静電放電電圧
人体帯電モデル (DRAIN と
HV を除 く 全ピ ン )
[2]
2+2
KV
人体帯電モデル、 DRAIN
と HV
1+1
KV
帯電デバイ ス
[3]
500
+500
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com