Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL21081_JP Datasheet(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL21081_JP
Description  ?녈꺍?묆궚?덆씆沃욕뀎LED ?㎪삇?ⓦ깋?⒲궎?
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL21081_JP Datasheet(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button SSL21081_JP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
SSL21081/SSL21083
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
製品デー タ シ ー ト
Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日
8 of 21
NXP Semiconductors
SSL21081/SSL21083
コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ
8.3.3
過電流保護 (OCP)
SSL2108X には高精度の ピ ー ク 電流検出器 を 持 っ て い ま す。 こ の ピ ー ク 電流検出機は
SOURCE ピ ン電圧がピ ー ク 電圧 Vth(ocp)SOURCE に達 し た こ と を検出 し ます。 ス イ ッ チ を
流れる電流は、 SOURCE ピ ン に接続 さ れている抵抗器を通 じ て検出 さ れます。 検出回路
は LEB 時間 tleb の後にオンにな り ます。 設計上、 LED 電流はピー ク 電流の半分 と な る た
め、 自動的に動作時の最大 LED 電流か ら の保護機能を提供 し ます。 過電流の検出 と 実際
のス イ ッ チの終了 td(ocp-swoff) と の間には伝播遅延があ り 、この遅延のため実際のピー ク 電
流は SOURCE ピ ンへの直列抵抗に設定 さ れてい る OCP レベルよ り も 若干高 く な り ます。
8.3.4
温度保護 (OTP)
一定の IC 温度 (Tth(act)otp)で内部 OTP 機能が起動する と 、 コ ンバー タは動作を停止 し ま
す。 IC の温度が Tth(rel)otp 以下にな る と OTP によ る セー フ リ ス タ ー ト を行い、 ス イ ッ チ ン
グが再開 さ れます。
8.3.5
電圧低下保護
電圧低下保護機能は、入力電圧が出力電圧レベル近 く ま で落ち た と き に ラ ン プの電力を制
限す る よ う にデザ イ ン さ れていま す。 入力電力は一定で なければな り ませんが、入力電流
が入力回路に と っ て大き すぎ る レ ベルま で高 く な っ て し ま う 場合があ り ま す。SSL2108X
では、 ス イ ッ チ ton(high) に最長オン タ イム時間が設定 さ れています。 オン フ ェ ーズ中の コ
イ ルの電流上昇率は入力電圧 と 出力電圧の間の差異 に 比例 す る の で、 ピ ー ク 電流が
ton(high) に達する こ と はな く 、 LED への平均出力電流が減少 し ます。
8.3.6
短絡巻線保護 (SWP) SSL21081/SSL21083 のみ
MOSFET (し たが っ て SOURCE ピ ン に接続 さ れて い る外部抵抗器) を通 じ た立上 り 電流
が急な場合、 SWP 機能がオ ン に な り ま す。 このよ う に急な立上 り 電流は、 還流ダ イ オー
ド か ら の短絡があ る場合に発生 し ます。 ま た、 入力電圧 と DRAIN ピ ンの間のイ ン ダ ク タ
が小 さ い、 ま たは短絡 し た場合に も発生 し ます。 SOURCE ピ ンの電圧が 1.5V を超え て
いる場合、 LEB 時間 tleb の後に ラ ッ チ保護が実行 されます。 また、 VCC が VCC(rst) を下回
ると 、 IC はラ ッ チ保護モー ド を リ セ ッ ト し ます。
8.3.7
出力短絡保護 (OSP)
2 次側ス ト ロ ー ク (ス イ ッ チオ フ 時間) で最大オ フ 時間 (toff(high)) 以内にバレーが検出 さ
れない場合、一般的に出力電圧はア プ リ ケーシ ョ ン で許容 さ れてい る下限を下回 っ てい ま
す。 こ の状況は、 ス タ ー ト ア ッ プ時ま たは短絡時に発生 し ま す。 toff(high) が検出 さ れる と
タ イ マーが開始 さ れ、その後のいずれかのサイ ク ルで有効なバレーが検出 さ れた場合にの
み停止 し ます。
tdet(sc) でバレ ーが検出 さ れなか っ た場合は実際に短絡が発生 し てい る と 判断 さ れ、ス タ ー
トア ッ プ さ れず、 IC はラ ッ チ保護に入 り ます。 VCC が VCC(rst) を下回る と 、 ラ ッ チ保護
モー ド は リ セ ッ ト さ れます。PWM 調光の間、PWM 信号がオ フ サイ ク ルの間は OSP タイ
マーが一時停止 と な り ます。
8.4 VCC 電源
SSL21081/SSL21083 への電力供給方法は 3 種類あ り ます。
• 通常動作では、 DVDT ピンの電圧ス イ ングが IC 内で整流化 され、 VCC ピ ンへの電
流が提供 さ れます。
• スタ ー ト ア ッ プ時、 HV ピ ンに接続 さ れている内部電流源が、 dV/dt 電源か VCC ピ
ンの外部電流が電力を提供する ま で内部電力を提供 し ます。
• 外部電圧源を VCC ピンに接続する こ と がで き ます。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com