Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL21081_JP Datasheet(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL21081_JP
Description  ?녈꺍?묆궚?덆씆沃욕뀎LED ?㎪삇?ⓦ깋?⒲궎?
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL21081_JP Datasheet(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  SSL21081_JP Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
1.
はじ めに
SSL21081/SSL21083 は、 汎用照明ア プ リ ケーシ ョ ン で LED ラン プを ド ラ イ ブ す る ため
に開発 さ れた高電圧 IC (集積回路) フ ァ ミ リ です。
こ の フ ァ ミ リ の主な特徴は次の通 り です。
• 小型プ リ ン ト 基板 (PCB) を実現する コ ンパ ク ト な ソ リ ュ ーシ ョ ン
• 優れた効率 (最大 95%)
• 優れた集積度
• 少ない部品点数 (BOM)
これ ら の IC は 300V もし くは 600V 耐圧の MOSFET 内蔵 し てお り ます。
これ ら の IC は、 BCM (Boundary conduction mode: 電流臨界モー ド ) コ ンバー タ と し て
機能 し 、 バ ッ ク コ ンバー タ で使用 し ます。 こ の IC フ ァ ミ リ は内部高圧電流源に よ っ て高
圧電源か ら直接起動で き る よ う にデザ イ ン さ れていて、その後は ド レ イ ンか ら容量結合で
dV/dt 電源を 生成、 ま たは補助電源 を使用 し ます。 こ の機能が、 完全な柔軟な ア プ リ ケー
ショ ン デザ イ ン環境を提供 し ます。 消費電流は 1.3mA で、 内部ク ラ ン プに よ っ て電源電
圧が制限 さ れます。
SSL21081/SSL21083 は、 5% 以内の LED 電流精度で、 正確な出力電流制御機能 を提供
します。 ま た、 PWM (Pulse-Width Modulation : パルス幅変調) 調光をサポー ト し てい る
と共に、 容易な LED 温度 フ ィ ー ド バ ッ ク を含む多 く の保護機能を提供 し ます。
2.
特徴およ び メ リ ッ ト
整流化 さ れた電源から 複数のLEDスト リ ン グ を ドラ イ ブす るLED ドラ イバIC ファ ミ リ
高効率ス イ ッ チ モー ド 降圧 ド ラ イバ製品フ ァ ミ リ
SSL21081AT/SSL21081T: 300 V (DC) のパワース イ ッ チ を内蔵 し た LED ドラ イバ
SSL21083AT/SSL21083T: 600 V (DC) のパワース イ ッ チ を内蔵 し た LED ドラ イバ
高効率の BCM( 電流臨界モー ド ) コン ト ロ ー ラ
還流ダ イ オー ド で逆回復損失ゼロ
ZCS (ゼロ電流ス イ ッ チ ン グ) のス イ ッ チオ ン
ZVS (ゼロ電圧ス イ ッ チ ン グ) またはバレース イ ッ チ ン グのス イ ッ チ オ ン
最低限のイ ン ダ ク タ ン ス値 と サ イ ズ
直接 PWM 調光が可能
cycle-by-cycle 電流制御に よ る高速過渡応答
LED 電流で無視で き る レベルの AC 電源 リ ッ プル、 最小限のコ ンデ ンサ合計値
LED 電流のオーバーシ ュ ー ト / アン ダーシ ュ ー ト な し
LED 順電圧で ビ ン ニ ン グが不要
SSL21081/SSL21083
コ ンパ ク ト 非調光 LED 照明用 ド ラ イバ
Rev. 1 - 2013 年 6 月 5 日製品デー タ シー ト
こ の日本語訳資料は、 参考資料 と し て ご提供 し てお り ま す。 英語版
のオ リ ジ ナル資料は頻繁に更新 さ れま す。 最終的な ご確認は最新の
英語版デー タ シー ト を ご参照 く だ さ い。


Similar Part No. - SSL21081_JP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
SSL21081AT PHILIPS-SSL21081AT Datasheet
212Kb / 22P
Compact non-dimmable LED driver IC
Rev. 6-3 October 2013
SSL21081T PHILIPS-SSL21081T Datasheet
846Kb / 24P
GreenChip drivers for LED lighting
Rev. 2-6 December 2011
More results

Similar Description - SSL21081_JP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
BA5810FP ROHM-BA5810FP Datasheet
115Kb / 9P
CD / CD-ROM ?ⓦ깋?⒲궎?륤C
logo
List of Unclassifed Man...
RJJ03G0292_HRV103A ETC-RJJ03G0292_HRV103A Datasheet
146Kb / 6P
?룔꺁?녈꺍?룔깾?껁깉??깘?ゃ궋壤㏂??ㅳ궕竊띲깋
logo
NXP Semiconductors
SSL2101_JA PHILIPS-SSL2101_JA Datasheet
522Kb / 23P
沃욕뀎?ⓨ?恙?LED ?㎪삇??SMPS IC
Rev. 04 - 28/8 2014
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com