Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL21081_JP Datasheet(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL21081_JP
Description  ?녈꺍?묆궚?덆씆沃욕뀎LED ?㎪삇?ⓦ깋?⒲궎?
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL21081_JP Datasheet(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  SSL21081_JP Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
SSL21081/SSL21083
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
製品デー タ シ ー ト
Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日
3 of 21
NXP Semiconductors
SSL21081/SSL21083
コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ
4.
クイ ッ ク リ フ ァ レ ン スデー タ
[1]
DVDT 電源を使用 し てい る IC によ っ て、 VCC の最大動作電圧は 14V を超え る場合があ り ます。
5.
オーダー関連情報
表 1.
クイ ッ ク リ フ ァ レ ン スデー タ
シン ボル
パラ メ ー タ
条件
最小
typ
最大
単位
VCC
電源電圧
動作範囲
[1]
8-
14
V
RDSon
ドレ イ ン - ソ ース
オン ステー ト 抵抗
SSL21083T/SSL
21083AT;
Tj =25 C
456
SSL21083T/SSL
21083AT;
Tj =125 C
67.5
9
SSL21081T/SSL
21081AT;
Tj =25 C
2.05
2.3
2.55
SSL21081T/SSL
21081AT;
Tj =125 C
3.05
3.45
3.85
fconv
変換周波数
-100
-
kHz
IDRAIN
変換周波数、 DRAIN ピン
SSL21083T/SSL
21083AT
1-
1
A
SSL21081T/SSL
21081AT
2-
2
A
VDRAIN
電圧、 DRAIN ピン
SSL21083T/SSL
21083AT
0.4
-
600
V
SSL21081T/SSL
21081AT
0.4
-
300
V
表 2.
オーダー関連情報
タイ プ
パッ ケージ
名称
説明
バージ ョ ン
SSL21081T
SO8
プラ ス チ ッ ク ス モ ー ル ア ウ ト ラ イン パ ッ ケ ー ジ、 8
リー ド 、 ボデ ィ 幅 3.9 mm
SOT96-1
SSL21083T
SSL21081AT
SSL21083AT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com