Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL21081_JP Datasheet(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL21081_JP
Description  ?녈꺍?묆궚?덆씆沃욕뀎LED ?㎪삇?ⓦ깋?⒲궎?
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL21081_JP Datasheet(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button SSL21081_JP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
SSL21081/SSL21083
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
製品デー タ シ ー ト
Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日
13 of 21
NXP Semiconductors
SSL21081/SSL21083
コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ
10. 熱特性
11. 特性
表 6.
熱特性
シン ボル
パラ メ ー タ
条件
Typ
単位
Rth(j-a)
接合部周囲間熱抵抗
外気、 SO8 パッ ケージ、 PCB: 2 cm
 3 cm、
2 層(1 層あた り 35
m Cu)
142
K/W
外気、 SO8 パッ ケージ、 PCB: JEDEC 2s2p
72
K/W
j-top
IC 表面熱抵抗
SO8 パ ッ ケー ジ上面最高温度部にて計測
3.4
K/W
表 7.
特性
シン ボル
パラ メ ー タ
条件
最小
Typ
最大
単位
fconv
変換周波数
-
100
-
kHz
高圧
Ileak(DRAIN)
リーク 電流、 DRAIN ピン
VDRAIN = 600 V
-
-
10
A
VDRAIN = 300 V
-
-
10
A
Ileak(HV)
リーク 電流、 HV ピン)
VHV = 600 V
-
-
30
A
VHV = 300 V
-
-
30
電源
VCC
電源電圧
動作範囲
[1]
8-
14
V
VCC(startup)
スタ ー ト ア ッ プ電源電圧
11
12
13
V
VCC(stop)
ス ト ッ プ電源電圧
89
10
V
VCC(hys)
電源電圧のヒステリシス
VCC(startup) と VCC(stop) の間
2-
-
V
VCC(rst)
リ セ ッ ト 電源電圧
4.5
5
5.5
V
VCC(swon)reg
レギ ュ レー タ ス イ ッ チオ ン電源
電圧
不十分な dV/dt 電源
8.75
9.25
9.75
V
VCC(swoff)reg
レギ ュ レー タ ス イ ッ チオ フ 電源
電圧
不十分な dV/dt 電源
9.5
10
10.5
V
VCC(reg)hys
レギ ュ レー タ 電源電圧 ヒ ス テ リ
シス
VCC(swoff)reg  VCC(swon)reg
0.3
-
-
V
VCC(regswon-stop) レギ ュ レ ー タ ス イ ッ チオ ン / ス
ト ッ プ間の電源電圧差異
VCC(swon)reg  VCC(stop)
0.3
-
-
V
消費電力
Istb(HV)
待機電流、 HV ピ ン
ス タ ー ト ア ッ プ中ま たは保護時
VHV = 100 V
300
350
400
A
ICC
電源電流
通常動作
-1.3
-
mA
電流容量
Isup(high)HV
高電源電流、 HV ピン
待機 : VHV = 40 V;
VCC < VCC(stop)
11.3
1.6
mA
レギ ュ レー タ : VHV = 40 V;
VCC < VCC(swon)reg 、ス タ ー ト ア ッ
プ後
22.3
2.6
mA
電源お よび SWP
Vth(ocp)SOURCE
過電流保護 し き い電圧、
SOURCE ピン
V/t = 0.1 V/s
480
500
520
mV
V/t = 0.1 V/s; V
NTC = 0.325 V
230
250
270
mV
td(ocp-swoff)
過電流保護か ら ス イ ッ チ オ フ ま
での遅延時間
V/t = 0.1 V/s-
75
100
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com