Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL21081_JP Datasheet(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL21081_JP
Description  ?녈꺍?묆궚?덆씆沃욕뀎LED ?㎪삇?ⓦ깋?⒲궎?
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL21081_JP Datasheet(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  SSL21081_JP Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL21081_JP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
SSL21081/SSL21083
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
製品デー タ シ ー ト
Rev. 1 — 2013 年 6 月 5 日
2 of 21
NXP Semiconductors
SSL21081/SSL21083
コンパ ク ト非調光 LED 照明用 ド ラ イバ
内部保護機能
低電圧ロ ッ ク アウ ト (UVLO)
リーデ ィ ン グエ ッ ジ ブ ラ ン キン グ時間 (LEB)
過電流保護 (OCP)
短絡巻線保護 (SWP) SSL21081T/SSL21083T のみ
内部温度保護 (OTP)
電圧低下保護
出力短絡保護 (OSP)
少ない部品点数 (表 3)の LED ドラ イバ ソ リ ュ ーシ ョ ン
ZCS によ り 、 シ ョ ッ ト キーダ イ オー ド が不要
PWM 調光に調光ス イ ッ チ と ハイサイ ド ド ラ イバが不要
単一の NTC 抵抗器に よ る簡単な外部温度保護
ソフ ト ス タ ー ト 機能オ プ シ ョ ン
待機中、 内蔵イ ン ジケー タ ラ イ ト によ り 壁ス イ ッ チ と 互換可能1
LED ラ ン プの製品寿命に匹敵す るか こ れを上回る IC 製品寿命
3.
アプ リ ケーシ ョ ン
SSL21081/SSL21083 は、単一電源の入力電圧で正確な固定電流出力 を実現す る コ ンパ ク
トな LED ラ イ テ ィ ン グア プ リ ケーシ ョ ン向けに構築 さ れた製品です。電源の入力電圧は、
100V、 120V、 230V をサポー ト し て いま す (AC)。 出力信号は、 PWM 信号に よ っ て調光
でき ま す。
1.内蔵 ラ イ ト を有す る壁ス イ ッ チの広 く 知ら れて い る例 と し て、 ホ タ ルス イ ッ チがあ り ま す。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com