Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STLED25 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STLED25
Description  5 channels step-up white LED driver
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STLED25 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STLED25 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STLED25 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STLED25 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STLED25 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STLED25 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STLED25 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STLED25 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STLED25 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STLED25 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 30 page
background image
Contents
STLED25
2/30
Doc ID 022323 Rev 3
Contents
1
Application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5
Typical application performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1
Quiescent current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2
Switching frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.3
Continuous output current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.4
Efficiency at 100 mA IOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.5
Efficiency at 75 mA IOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.6
Efficiency at 50 mA IOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.7
Absolute channel accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.8
Current matching between LED strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.9
PWM dimming linearity 0.39 - 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.10
PWM dimming linearity 10 - 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.11
Inductor peak current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.12
Maximum continues output current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6
Detailed description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.1
Boost DC-DC converter operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.2
Current setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.3
EN13 and EN45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.4
Modes of operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.5
Undervoltage lockout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.6
Overtemperature protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.7
Open LED protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.8
Overvoltage protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.9
Short LED protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com