Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1237 Datasheet(PDF) 4 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1237
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1237 Datasheet(HTML) 4 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

  CS1237 Datasheet HTML 1Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 2Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 3Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 4Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
CS1237
R
Re
ev
v..1
1..1
1
第
第 44 页
页,
,共
共 1199 页
页
图 目 录
图 1 CS1237 原理框图.............................................................................................................6
图 2 CS1237 芯片引脚图 .........................................................................................................9
图 3 模拟输入结构图.............................................................................................................10
图 4 PGA 结构图....................................................................................................................11
图 5 CS1237 数据建立过程 1 ................................................................................................13
图 6 CS1237 数据建立过程 2 ................................................................................................13
图 7 CS1237 读取数据时序图 1 ............................................................................................15
图 8 CS1237 读取数据时序图 2 ............................................................................................15
图 9 功能配置时序图.............................................................................................................16
图 10
CS1237 PowerDown 模式示意图 ..........................................................................18
图 11
芯片 SOP8 封装尺寸信息......................................................................................19
表 目 录
表 1 CS1237 极限值.................................................................................................................7
表 2 CS1237 数字逻辑特性 .....................................................................................................7
表 3 CS1237 电气特性(VDD = 5V、3.3V ).......................................................................8
表 4 CS1237 电源电气特性(VDD = 5V) ...........................................................................8
表 5 CS1237 电源电气特性(VDD = 3.3V) ........................................................................8
表 6 PIN 脚说明 .......................................................................................................................9
表 7 输出速率设置.................................................................................................................14
表 8 理想输出码和输入信号
(1)..............................................................................................14
表 9 读取数据时序表.............................................................................................................15
表 10
CS1237 命令字说明表 ...........................................................................................16
表 11
Config 寄存器说明表.............................................................................................17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com