Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1237 Datasheet(PDF) 14 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1237
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1237 Datasheet(HTML) 14 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1237 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 19 page
background image
CS1237
R
Re
ev
v..1
1..1
1
第
第 1144 页
页,
,共
共 1199 页
页
2.6.2
ADC 数据输出速率
CS1237 数据输出速率可以通过寄存器 speed_sel[1:0]配置。
表7 输出速率设置
SPEED_SEL[1:0]
ADC 输出速率
(Hz)
00
10
01
40
10
640
11
1280
2.6.3
数据格式
CS1237 输出的数据为 24 位的 2 进制补码,最高位(MSB)最先输出。最小有效位
(LSB)为(0.5V
REF/Gain)/(2
23-1)。正值满幅输出码为 7FFFFFH,负值满幅输出码为
800000H。下表为不同模拟输入信号对应的理想输出码。
表8 理想输出码和输入信号
(1)
输入信号 V
IN (AINP-AINN)
理想输出
≥+0.5V
REF/Gain
7FFFFFH
(+0.5VREF/Gain)/(2
23-1)
000001H
0
000000H
(-0.5VREF/Gain)/(2
23-1)
FFFFFFH
≤+0.5V
REF/Gain
800000H
(1)不考虑噪声,INL,失调误差和增益误差的影响
2.6.4
数据准备/数据输入输出(
DOUT
DRDY /
)
DOUT
DRDY /
引脚有 4 个用途。第一,当输出为低时,表示新的数据已经转换完成;第
二,作为数据输出引脚,当数据准备好后,在第 1 个 SCLK 的上升沿后,
DOUT
DRDY /
输出转换数据的最高位(MSB)。在每一个 SCLK 的上升沿,数据会自动移 1 位。在 24 个
SCLK 后将所有的 24 位数据读出,如果这时暂停 SCLK 的发送,
DOUT
DRDY /
会保持
着最后一位的数据,直到下一个数据准备好之前拉高,此后当
DOUT
DRDY /
被再次拉
低,表示新的数据已经转换完成,可进行下一个数据读取;第三,在第 25、26 个 SCLK
时,输出寄存器状态更新标志;第四,作为寄存器数据写入或读出引脚,当需要配置寄存
器或读取寄存器值时,SPI 需要发送 46 个 SCLK,根据
DOUT
DRDY /
输入的命令字,判
断是写寄存器操作还是读寄存器操作。
2.6.5
串行时钟输入(SCLK)
串行时钟输入 SCLK 是一个数字引脚。这个信号应保证是一个干净的信号,毛刺或慢速的
上升沿都会可能导致读取错误数据或误入错误状态。因此,应保证 SCLK 的上升和下降时
间都小于 50ns。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com