Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1237 Datasheet(PDF) 8 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1237
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1237 Datasheet(HTML) 8 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1237 Datasheet HTML 4Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
CS1237
R
Re
ev
v..1
1..1
1
第
第 88 页
页,
,共
共 1199 页
页
1.6
CS1237 电气特性
所有的参数测试在环境温度-40~85℃、内置基准的条件下测试,除非有其它注明。
表3 CS1237 电气特性(VDD = 5V、3.3V )
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
模拟输入
满幅输入电压
(AINP-AINN)
±0.5VREF/PGA
V
共模输入电压
PGA=1,2
AGND-0.1
AVDD+0.1
V
PGA=64,128
AGND+0.75
AVDD-0.75
V
差分输入阻抗
PGA=1、2
190
MΩ
PGA=64、128
28
MΩ
系统性能
分辨率
无失码
24
Bits
AD速率
10
1280
Hz
建立时间
全建立
3:ADC输出速率为10\40Hz、
4:ADC输出速率为640\1280Hz
转换周期
P-P噪声
PGA=128、10Hz
180
nv
有效精度
PGA=128、10Hz
20(5V)
19.5(3.3V)
Bit
积分线性度
PGA=128
±15
ppm
失调误差
PGA=128
±1.4
μV
失调误差漂移
PGA=128
20
nv/℃
增益误差
PGA=128
±0.5
%
增益误差漂移
PGA=128
8
ppm/℃
参考电压输入
参考电压输入
REFIN
1.5
VDD
VDD+0.1
V
参考电压输出
参考电压输出
REFOUT
VDD
V
时钟
内部振荡器频率
5.2
MHz
内置时钟温漂
250
ppm/℃
温度传感器
温度测量误差
TempError
±3
℃
表4 CS1237 电源电气特性(VDD = 5V)
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VDD
4.5
5
5.5
V
工作电流
正常
模式
PGA=1、2
1.57
mA
PGA=64、128
2.34
mA
Power down
0.1
0.1
μA
表5 CS1237 电源电气特性(VDD = 3.3V)
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VDD
3
3.3
3.6
V
工作电流
正常
模式
PGA=1、2
1.26
mA
PGA=64、128
2.11
mA
Power down
0.1
μA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com