Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1237 Datasheet(PDF) 5 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1237
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1237 Datasheet(HTML) 5 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

  CS1237 Datasheet HTML 1Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 2Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 3Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 4Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
CS1237
R
Re
ev
v..1
1..1
1
第
第 55 页
页,
,共
共 1199 页
页
1
芯片功能说明
CS1237 是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和
高精度振荡器。
CS1237 的 PGA 可选:1、2、64、128,默认为 128。
CS1237 正常模式下的 ADC 数据输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz,默认
为 10Hz;
MCU 可以通过 2 线的 SPI 接口 SCLK、
DOUT
DRDY /
与 CS1237 进行通信,对其进
行配置,例如通道选择、PGA 选择、输出速率选择等。
1.1
芯片主要功能特性
内置晶振
集成温度传感器
带 Power down 功能
2 线 SPI 接口,最快速率为 1.1MHz
ADC 功能特性:
24 位无失码
PGA 放大倍数可选:1、2、64、128
1 路 24 位无失码的差分输入,在 PGA=128 时 ENOB 为 20 位(5V)\19.5 位(3.3V)
P-P 噪声:PGA=128、10Hz:180nV;
INL 小于 0.0015%
输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz
带内短功能
1.2
芯片应用场合
工业过程控制
电子秤
液体/气体化学分析
血液计
智能变换器
便携式设备



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com