Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1237 Datasheet(PDF) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1237
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1237 Datasheet(HTML) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1237 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 19 page
background image
CS1237
R
Re
ev
v..1
1..1
1
第
第 1155 页
页,
,共
共 1199 页
页
2.6.6
数据发送
CS1237 可以持续的转换模拟输入信号,当将
DOUT
DRDY /
拉低后,表明数据已经
准备好接受,输入的第一个 SCLK 来就可以将输出的最高位读出,在 24 个 SCLK 后将所有
的 24 位数据读出,如果这时暂停 SCLK 的发送,
DOUT
DRDY /
会保持着最后一位的数
据,直到其被拉高,第 25 和 26 个 SCLK 输出配置寄存器是否有写操作标志,第 25 个
SCLK 对应的
DOUT
DRDY /
为 1 时表明配置寄存器 Config 被写入了新的值,第 26 个
SCLK 对应的
DOUT
DRDY /
为芯片扩展保留位,目前输出一直为 0,通过第 27 个 SCLK
可以将
DOUT
DRDY /
拉高,此后当
DOUT
DRDY /
被再次拉低,表示新的数据已经准
备好接受,进行下一个数据的转换。其基本时序如图所示:
SCLK
DRDY/DOUT
Data Ready
New Data Ready
23
22
21
1
24
MSB
LSB
0
t9
t5
t5
t4
t6
t7
t8
Data
图7 CS1237 读取数据时序图 1
23
0
MSB
drdyout
LSB
Data ready
ADC Data(output)
SCLK
1
24
25
26
27
Data ready
Force High
update1 update2
图8 CS1237 读取数据时序图 2
表9 读取数据时序表
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNITS
t4
DOUT
DRDY /
变低后到第一个SCLK上升
沿
0
ns
t5
SCLK 高电平或低电平脉宽
455
ns
t6
SCLK上升沿到新数据位有效(传输延迟)
455
ns
t7
SCLK上升沿到旧数据位有效(保持时间)
227.5
455
ns
t8
数据更新, 不允许读之前的数据
26.13
μs
t9
转换时间 (1/data rate)
10Hz
100
ms
40Hz
25
ms
640Hz
1.5625
ms
1280Hz
0.78125
ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com