Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1237 Datasheet(PDF) 17 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1237
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1237 Datasheet(HTML) 17 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1237 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
CS1237
R
Re
ev
v..1
1..1
1
第
第 1177 页
页,
,共
共 1199 页
页
2.6.7.2 SPI 寄存器
CS1237 有一组寄存器 Config。
Config 寄存器
寄存器
R/W
描述
复位值
描述
保留位
配置寄存器
0x0C
配置位
B7
B6
B5
B4
描述
保留位
REF 输出开关
ADC 输出速率选择
配置位
B3
B2
B1
B0
描述
PGA 选择
通道选择
表11 Config 寄存器说明表
Bits
描述
[7]
-
芯片保留使用位。默认为 0,写入时写 0,不要写 1
[6]
REFO_OFF
REF 输出开关:默认 REF 输出开启
1=关闭 REF 输出。
0=REF 正常输出。
[5:4]
SPEED_SEL
ADC 输出速率选择:默认为 10Hz
SPEED_SEL[1:0]
描述
00
ADC 输出速率为 10Hz
01
ADC 输出速率为 40Hz
10
ADC 输出速率为 640Hz
11
ADC 输出速率为 1280Hz
[3:2]
PGA_SEL
PGA 选择:默认 PGA 为 128,在测温模式下 PGA_SEL=00
PGA_SEL[1:0]
描述
00
1
01
2
10
64
11
128
[1:0]
CH_SEL[1:0]
通道选择:默认通道为通道 A
CH_SEL[1:0]
描述
00
通道 A
01
芯片保留
使用位
10
温度
11
内短



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com