Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1237 Datasheet(PDF) 16 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1237
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1237 Datasheet(HTML) 16 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1237 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 19 page
background image
CS1237
R
Re
ev
v..1
1..1
1
第
第 1166 页
页,
,共
共 1199 页
页
2.6.7
功能配置
CS1237 可以通过 SCLK 和
DOUT
DRDY /
可以进行不同功能的配置,功能配置时序
图如下图所示:
23
0
MSB
DRDY
LSB
Data ready
Data(output)
SCLK
1
24
27
28
Force High
29
30
31
46
36
37
DRDY(input)
38
Function config
39
40
42
43
44
45
DRDY(output)
Data ready
Force High
CS1237配置写时序
//
//
//
//
写命令字数据
41
25
26
寄存器写状态
update1 update2
update1 或updat2
被置位
23
0
MSB
DRDY
LSB
Data ready
Data(output)
SCLK
1
24
27
28
Force High
29
30
31
46
36
37
DRDY(input)
38
Function config
39
40
42
43
44
45
CS1237配置读时序
//
//
//
//
写命令字数据
41
25
26
寄存器写状态
update1 update2
DRDY(output)
Data ready
Force High
update1 或updat2
被清零
图9 功能配置时序图
功能配置过程简述,在
DOUT
DRDY /
由高变低之后:
1.
第 1 个到第 24 个 SCLK,读取 ADC 数据。如果不需要配置寄存器或者读取寄
存器,可以省略下面的步骤。
2.
第 25 个到第 26 个 SCLK,读取寄存器写操作状态。
3.
第 27 个 SCLK,把
DOUT
DRDY /
输出拉高。
4.
第 28 个到第 29 个 SCLK,切换
DOUT
DRDY /
为输入。
5.
第 30 个到第 36 个 SCLK,输入寄存器写或读命令字数据(高位先输入)。
6.
第 37 个 SCLK , 切 换
DOUT
DRDY /
的方向 ( 如 果 是 写 寄 存 器 ,
DOUT
DRDY /
为输入;如果是读寄存器,
DOUT
DRDY /
为输出)。
7.
第 38 个到第 45 个 SCLK,输入寄存器配置数据或输出寄存器配置数据(高位先
输入/输出)。
8.
第 46 个 SCLK,切换
DOUT
DRDY /
为输出,并把
DOUT
DRDY /
拉高。
update1/ update2 被置位或清零。
2.6.7.1 SPI 命令字
CS1237 有 2 个命令字,命令字的长度为 7bits,命令字描述如下:
表10 CS1237 命令字说明表
命令名称
命令字节
描述
写配置寄存器
0x65
写配置寄存器 Config
读配置寄存器
0x56
读配置寄存器 Config



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com