Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1237 Datasheet(PDF) 11 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1237
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1237 Datasheet(HTML) 11 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1237 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1237 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
CS1237
R
Re
ev
v..1
1..1
1
第
第 1111 页
页,
,共
共 1199 页
页
2.3
低噪声 PGA 放大器
CS1237 提供了一个低噪声,低漂移的 PGA 放大器与桥式传感器差分输出连接,其基
本结构图如下图所示,前置抗 EMI 滤波器电路 R=450Ω,C=18pF 实现 20M 高频滤波。低
噪声 PGA 放大器通过 RF1,R1,RF2 实现 64 倍放大,并和后级开关电容 PGA 组成 64 和
128 的 PGA 放大 。通过 pga_sel[1:0]来 配置 1、 2、 64、 128 等不同的 PGA。当使 用
PGA=1,2 时,64 倍低噪声 PGA 放大器会被关断以节省功耗。当使用低噪声 PGA 放大器
时,输入范围在 GND+0.75V 到 VDD-0.75V 之间,超出这个范围,会导致实际性能下降。
在 CAP 端口处接一个内置 45pF 电容,与内置 2k 电阻 RINT 组成一个低通滤波,用作低噪
声 PGA 放大器的输出信号的高频滤波,同时该低通滤波器也可以作为 ADC 的抗混叠滤波
器。
图4 PGA 结构图
CS1237 内置 Buffer,当 PGA=1,2 时,CS1237 使用 Buffer 来减少由于 ADC 差分输入
阻抗低带来的问题,例如建立时间不足,增益误差偏大等等,当 PGA=64,128 时,
CS1237 也使用 Buffer 来减少由于低噪声 PGA 经过 RINT=2K,CINT=0.1
μF 的低通滤波后
带来的建立误差,增益误差以及内码漂移的现象。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com