Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet(PDF) 24 Page - Analog Devices

Part # ADAR2001ACCZ-R7
Description  10 GHz to 40 GHz, 1:4 Channel, 4횞 Frequency Multiplier/Filter
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet(HTML) 24 Page - Analog Devices

Back Button ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet HTML 21Page - Analog Devices ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet HTML 22Page - Analog Devices ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet HTML 23Page - Analog Devices ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet HTML 24Page - Analog Devices ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet HTML 25Page - Analog Devices ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet HTML 26Page - Analog Devices ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet HTML 27Page - Analog Devices ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet HTML 28Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 39 page
background image
ADAR2001
Data Sheet
Rev. 0 | Page 24 of 39
Tx
State
ADAR2001 Chip Number
Function
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
37
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
RDY
CH1
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
Chip 10
transmitting
38
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH2
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
39
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH3
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
40
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH4
RDY
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
41
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
RDY
CH1
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
Chip 11
transmitting
42
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH2
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
43
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH3
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
44
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH4
RDY
SLP
SLP
SLP
SLP
45
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
RDY
CH1
SLP
SLP
SLP
SLP
Chip 12
transmitting
46
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH2
SLP
SLP
SLP
SLP
47
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH3
SLP
SLP
SLP
SLP
48
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH4
RDY
SLP
SLP
SLP
49
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
RDY
CH1
SLP
SLP
SLP
Chip 13
transmitting
50
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH2
SLP
SLP
SLP
51
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH3
SLP
SLP
SLP
52
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH4
RDY
SLP
SLP
53
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
RDY
CH1
SLP
SLP
Chip 14
transmitting
54
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH2
SLP
SLP
55
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH3
SLP
SLP
56
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH4
RDY
SLP
57
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
RDY
CH1
SLP
Chip 15
transmitting
58
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH2
SLP
59
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH3
SLP
60
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH4
RDY
61
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
RDY
CH1
Chip 16
transmitting
62
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH2
63
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH3
64
RDY
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
CH4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com