Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M25PE80-VMP6TP Datasheet(PDF) 4 Page - Numonyx B.V

Part # M25PE80-VMP6TP
Description  8-Mbit, page-erasable serial flash memory with byte alterability, 75 MHz SPI bus, standard pinout
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M25PE80-VMP6TP Datasheet(HTML) 4 Page - Numonyx B.V

  M25PE80-VMP6TP Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M25PE80-VMP6TP Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M25PE80-VMP6TP Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M25PE80-VMP6TP Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M25PE80-VMP6TP Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M25PE80-VMP6TP Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M25PE80-VMP6TP Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M25PE80-VMP6TP Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M25PE80-VMP6TP Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 66 page
background image
List of tables
M25PE80
4/66
List of tables
Table 1.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 2.
Software protection truth table (sectors 0 to 15, 64-Kbyte granularity). . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3.
Not for new design: TY7 process only, software protection scheme truth
table (sectors 0 and 15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 4.
Protected area sizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 5.
Memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 6.
Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 7.
Read identification (RDID) data-out sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 8.
Status register format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 9.
Protection modes (T9HX process only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 10.
Lock registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 11.
Not for new design: lock registers for the M25PE80 in T7Y process . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 12.
Lock register in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 13.
Not for new design: lock registers for the M25PE80 in T7Y process . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 14.
Power-up timing and VWI threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 15.
Device status after a Reset Low pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 16.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 17.
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 18.
AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 19.
Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 20.
DC characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 21.
DC characteristics (75 MHz operation (T9HX (0.11 µm process). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 22.
AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 23.
AC characteristics (50 MHz operation, T9HX (0.11µm) process) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 24.
AC characteristics (75 MHz operation, T9HX (0.11 µm) process) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 25.
Reset conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 26.
Timings after a Reset Low pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 27.
VFQFPN8 (MLP8) 8-lead very thin dual flat package no lead, 6 × 5 mm,
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 28.
QFN8L (MLP8) 8-lead quad flat package no lead, 6 x 5 mm package mechanical data . . 60
Table 29.
SO8 wide – 8 lead plastic small outline, 208 mils body width, mechanical data. . . . . . . . . 61
Table 30.
SO8N - 8 lead plastic small outline, 150 mils body width, package
mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 31.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 32.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com