Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW6236 Datasheet(PDF) 17 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Part # SW6236
Description  AACC 4-Port Multi-Protocol Power Bank SoC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISMARTWARE [ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD]
Direct Link  https://www.ismartware.com/
Logo ISMARTWARE - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

SW6236 Datasheet(HTML) 17 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Back Button SW6236 Datasheet HTML 13Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 14Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 15Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 16Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 17Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 18Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 19Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 20Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 21Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 23 page
background image
SW6236
AACC 四口多协议移动电源 SO
C
Copyright © 2024, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.
Jan 8, 2024 – V0.1.0
第
- 17 - 页 共 23 页
3 灯放电状态下电池电量指示表:
电量
C(%)
LED1
LED2
LED3
66%<C≤100%
亮
亮
亮
33%<C≤66%
亮
亮
灭
C≤33%
亮
灭
灭
C≤5%
闪
灭
灭
3 灯充电状态下电池电量指示表:
电量
C(%)
LED1
LED2
LED3
充满
亮
亮
亮
66%≤C<100%
亮
亮
闪
33%≤C<66%
亮
闪
灭
C<33%
闪
灭
灭
低电状态下,
LED1 闪烁 5 次后系统关机。
异常时,如输出过流,输出短路,输入过压,芯片过温,
NTC 保护等,全部 LED 全闪 5 次提示异常后
系统关机。
8.18. 快充指示灯
SW6236 内部集成快充指示灯驱动 FLED/BSET Pin,在快充输入或输出时,FLED/BSET 拉低,打开快
充指示灯。
8.19. 按键
SW6236 支持机械按键,内部弱拉高、支持短按、长按键及双击。
短按功能可通过
KEY/KMOD/A2I2C Pin 设置。
上拉电阻
功能
20k
单击:打开
VBUS 插入检测建立不起来的 A 口和有 CC 连接的 Type-C 口,
否则打开
A1 口
SW6236



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com