Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW6236 Datasheet(PDF) 11 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Part # SW6236
Description  AACC 4-Port Multi-Protocol Power Bank SoC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISMARTWARE [ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD]
Direct Link  https://www.ismartware.com/
Logo ISMARTWARE - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

SW6236 Datasheet(HTML) 11 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Back Button SW6236 Datasheet HTML 7Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 8Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 9Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 10Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 11Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 12Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 13Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 14Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 15Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
SW6236
AACC 四口多协议移动电源 SO
C
Copyright © 2024, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.
Jan 8, 2024 – V0.1.0
第
- 11 - 页 共 23 页
8.4. 模式设置
SW6236 支持无线充模式,Type-A2 口接无线充模块,针对无线充模块的供电做了特殊优化,如短按键
打开
Type-A2 口, 5V 输出及高压输出时轻载检测电流设置为 120mA/60mA,轻载检测时间设置为 2min。
无线充模式下,支持有
Type-A2 口的场景下高压边充边放。无线充模式通过 LED1/SCK Pin 设置,对地接
100K 电阻时,设置为无线充模式;否则为非无线充模式;I2C 模式下可通过寄存器控制使能无线充模式,
并支持通过
I2C 直接调整无线充 Type-A2 口输出电压和限流。
SW6236 支持小电流模式,可对蓝牙耳机、手环等小电流设备充电,通过长按进入或退出小电流模式。
进入小电流模式后,电量显示也会变化,提示处于小电流模式。在小电流模式下,在
2 小时内不进行轻载检
测,双击关机时也可退出小电流模式。小电流模式通过
LED2/SDA Pin 设置,对地接 100K 电阻时,设置为
小电流模式;否则为非小电流模式;
I2C 模式下可通过寄存器设置进入小电流模式。
8.5. TYPE-C 接口
SW6236 集成 Type-C 接口控制器,不但支持输入输出双向,还支持 try.SRC 角色。当适配器连接时,芯
片自动开机并进行充电;适配器拔除时,自动停止充电。用电设备接入时,将会在
CC 引脚上广播 3A 电流
能力,同时升压模块打开工作,如果用电设备拔除,则自动关闭升压模块。
8.6. PD 快充
SW6236 集成了 PPS/PD3.1 快 充 协 议 , 支 持 输 入 输 出 双 向 快 充 。 其中 PD FIX 输 出 支 持
5V@3A/9V@2.22A/12@1.67A,PPS 输出支持 5.0~5.9V@3A/ 5.0~11V@2A。输入支持 5V/9V/12V 电压。
8.7. QC 快充
SW6236 集成了 QC 快充协议,支持 QC3+/QC3.0/QC2.0,QC2.0 支持 5V/9V/12V;QC3.0 支持 5V~12V,
200mV/step;QC3+支持 5V~12V,20mV/step。
8.8. AFC 快充
SW6236 集成了 AFC 快充协议,输出支持 5V/9V/12V,输入支持 5V/9V。
8.9. FCP 快充
SW6236 集成了 FCP 快充协议,输入输出支持 5V/9V/12V。
8.10. SCP 快充
SW6236 集成了 SCP 快充协议,输出支持 5V@4.5A、10V@2A,输入支持 5V/9V。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com