Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW6236 Datasheet(PDF) 12 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Part # SW6236
Description  AACC 4-Port Multi-Protocol Power Bank SoC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISMARTWARE [ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD]
Direct Link  https://www.ismartware.com/
Logo ISMARTWARE - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

SW6236 Datasheet(HTML) 12 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Back Button SW6236 Datasheet HTML 8Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 9Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 10Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 11Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 12Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 13Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 14Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 15Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 16Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 23 page
background image
SW6236
AACC 四口多协议移动电源 SO
C
Copyright © 2024, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.
Jan 8, 2024 – V0.1.0
第
- 12 - 页 共 23 页
8.11. PE 快充
SW6236 集成了 PE2.0 及 PE1.1 输出快充协议,PE2.0 支持 5V~12V,500mV/step。PE1.1 支持 5V/7V/9V/12V
输出电压。
8.12. BC1.2 功能
SW6236 包含了 USB 智能自适应功能模块,其不仅支持 BC1.2 功能,以及中国手机充电器标准,还能
很好的兼容苹果和三星的大电流输出识别:
Apple 2.4A mode:DP=2.7V,DM=2.7V;
Samsung 2A mode: DP=1.2V,DM=1.2V;
8.13. 电量计量
SW6236 集成高精度电量计量系统,内置库仑计,可精确获取电池电量。电量计支持电池容量自学习功
能,一次完整的充电过程即可学习当前电池容量。电池的初始容量可通过
CSET Pin 对地电阻的设置,初始
Cset 和电阻 Rcset 的关系为:
Rcset = (Cset + 2000) ∗ 5/4
其中
Cset 单位为 mAh, Rcset 的单位为Ω。SW6236 设置单节电池容量范围是 2000-50000mAh。可通过
烧码设置电池容量
60000mAh、80000mAh。
8.14. ADC
SW6236 内部集成了 12bitADC,可采集 VBUS 电压/IBUS 电流/电池电压/NTC 电压
ADC 通道
范围
Step
VOUT 电压
0V~16.384V
4mV
IOUT 电流
0A~8A
25/11mA
VBAT 电压
0~4.915V
1.2mV
NTC 电压
0~3.6V
1.1mV
芯片温度
-100℃~200℃
1/6.82℃
8.15. NTC 功能
SW6236 集成 NTC 功能,可实时监测电池温度,当出现温度异常时,进行保护。NTC Pin 通过放出一
定电流到
NTC 电阻,然后采集 NTC 电压来计算当前电池温度。NTC 功能支持 103AT 电阻(B 值 3435K),
在低电阻阻值时,放出
80uA,以保证检测精度;在高电阻阻值时,放出 20uA,以保证检测范围。默认放
出
80uA 电流,在 NTC 电压高于 1.764V 时,切换到 40uA;放出 40uA 时,在 NTC 电压高于 1.699V
时,切换到
20uA。放出 20uA 时,在 NTC 电压低于 0.678V 时,切换到 40uA;放出 40uA 时,NTC 电压



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com