Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW6236 Datasheet(PDF) 13 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Part # SW6236
Description  AACC 4-Port Multi-Protocol Power Bank SoC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISMARTWARE [ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD]
Direct Link  https://www.ismartware.com/
Logo ISMARTWARE - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

SW6236 Datasheet(HTML) 13 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Back Button SW6236 Datasheet HTML 9Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 10Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 11Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 12Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 13Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 14Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 15Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 16Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 17Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 23 page
background image
SW6236
AACC 四口多协议移动电源 SO
C
Copyright © 2024, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.
Jan 8, 2024 – V0.1.0
第
- 13 - 页 共 23 页
低于
0.718V 切换到 80uA。
使用典型的
103AT(B 值 3435K)电阻,放电时,保护门限及对应 NTC 参数如下:
门限描述
NTC 温度/℃
NTC 电压/V
NTC 电流/uA
放电
NTC 低温保护
-20
1.355
20
放电
NTC 高温保护
60
0.242
80
充电时,保护门限及对应的
NTC 参数如下:
门限描述
NTC 温度/℃
NTC 电压/V
NTC 电流/uA
充电
NTC 低温保护
0
1.091
40
充电
NTC 高温保护
45
0.393
80
在实际的应用中可通过串
/并联电阻的方式改变温度范围。如果不需要 NTC 保护功能,需要将 NTC Pin
接
10K 电阻到地。
8.16. 数码管显示
SW6236 支持数码管显示。支持普通 188 数码管,带快充指示及百分比的 188 数码管,带快充指示及无
线充指示的
188 数码管。
可自动识别普通
188 数码管,结构图及内部连接方式为:
可自动识别带
%及快充指示的快充 188 数码管,结构图及内部连接方式为:
SW6236



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com