Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW6236 Datasheet(PDF) 1 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Part # SW6236
Description  AACC 4-Port Multi-Protocol Power Bank SoC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISMARTWARE [ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD]
Direct Link  https://www.ismartware.com/
Logo ISMARTWARE - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

SW6236 Datasheet(HTML) 1 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

  SW6236 Datasheet HTML 1Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 2Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 3Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 4Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 5Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 6Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 7Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 8Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW6236 Datasheet HTML 9Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
SW6236
AACC 四口多协议移动电源 SO
C
Copyright © 2024, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.
Jan 8, 2024 – V0.1.0
第
- 1 - 页 共 23 页
AACC 四口多协议移动电源 SOC
1. 概述
SW6236 是一款高集成度的四口多协议移动电源 SOC,支持 A+A+Cinout+Cinout 任意口快充。集成 5A 高
效率开关充电,
22.5W 高效同步升压输出;支持 PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议;集成
高精度电量计、数码管
/LED 显示驱动以及场景控制管理。
2. 应用领域
• 移动电源
3. 规格
• 开关充电
➢
支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、
充电截止、复充完整的充电循环管理
➢
支持
4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V 三元电池和
3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池
➢
支持
I2C 设置充电电流
➢
支持充电温度环控制
• 同步升压
➢
输出功率高达
22.5W
➢
支持
I2C 设置输出端电压和输出端限流
➢
自动负载检测
/轻载检测
➢
支持放电温度环控制
• 系统
➢
AACinoutCinout 四口任意口快充
➢
智能识别设备接入和拔出
➢
支持小电流模式和无线充模式
➢
待机功耗小于
40uA@3.7V
➢
支持无线充模式下快充边充边放
➢
支持无线充模式下
I2C 设置输出电压
➢
PIN 配置电池类型/电池容量
➢
PIN 配置 NTC 保护门限
➢
PIN 配置充放电恒温环门限
➢
PIN 配置按键功能
➢
I2C 接口
• 按键
➢
支持短按,双击,长按
➢
按键支持小电流模式,关输出端口功能
➢
按键支持复位系统功能
• 快充协议
➢
PPS 输出
➢
QC2.0 输出
➢
QC3+/QC3.0 输出
➢
PD3.1 输入/输出
➢
SCP/FCP/AFC 输入/输出
• 电量计及显示
➢
内置库仑计精准电量
➢
内置
12bit ADC
➢
支持
5 PIN 型号 188 数码和无线充
数码管
➢
支持
3~5 颗 LED 电量显示
➢
支持快充指示灯
➢
支持小电流和异常灯显
• 保护机制
➢
输入过压
/欠压保护
➢
输出过流
/短路保护
➢
电池欠压保护
➢
NTC 温度保护
➢
芯片温度保护
➢
充电超时保护
• 可靠性
➢
CC 耐压>16V
➢
芯片级
HBM>±4kV
• 封装
QFN52 6mm x 6mm 0.4pitch


Similar Part No. - SW6236

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Sunnyway Batte...
SW623 SUNNYWAY-SW623 Datasheet
305Kb / 1P
General Battery
SW623 SUNNYWAY-SW623_17 Datasheet
457Kb / 1P
Constant Current(Amp) and Constant Power(Watt) Discharge Table at 25??77??
More results

Similar Description - SW6236

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Silicon Laboratories
EFR32MG12P432F SILABS-EFR32MG12P432F Datasheet
2Mb / 181P
EFR32MG12 Mighty Gecko Multi-Protocol Wireless SoC Family Data Sheet
logo
GSI Technology
GS81314LD18GK-106 GSI-GS81314LD18GK-106 Datasheet
496Kb / 40P
Burst of 4 Multi-Bank ECCRAM
GS81314LD18GK-106I GSI-GS81314LD18GK-106I Datasheet
496Kb / 40P
Burst of 4 Multi-Bank ECCRAM
GS81314LD18GK-133I GSI-GS81314LD18GK-133I Datasheet
496Kb / 40P
Burst of 4 Multi-Bank ECCRAM
GS81314LD36GK-106 GSI-GS81314LD36GK-106 Datasheet
496Kb / 40P
Burst of 4 Multi-Bank ECCRAM
GS81314PD36GK-106I GSI-GS81314PD36GK-106I Datasheet
496Kb / 39P
Burst of 4 Multi-Bank ECCRAM
logo
Silicon Laboratories
EFR32MG13 SILABS-EFR32MG13 Datasheet
2Mb / 194P
EFR32MG13 Mighty Gecko Multi-Protocol Wireless SoC Family Data Sheet
EFR32FG12 SILABS-EFR32FG12 Datasheet
3Mb / 225P
EFR32FG12 Gecko Proprietary Protocol SoC Family
Rev. 1.8
EFR32MG14 SILABS-EFR32MG14 Datasheet
3Mb / 173P
EFR32MG14 Mighty Gecko Multi-Protocol Wireless SoC Family
Rev. 1.5
logo
Injoinic Technology Co....
IP5568 INJOINIC-IP5568 Datasheet
2Mb / 42P
Support wireless charging TX/RX 、SCP、VOOC、Bi-directional PD3.0 and Fast Charge protocol Power Bank SOC
V1.31 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com