Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TDA7580 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7580
Description  FM/AM digital IF sampling processor
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7580 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  TDA7580 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7580 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7580 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7580 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7580 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7580 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7580 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7580 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7580 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 39 page
background image
List of tables
TDA7580
4/39
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 3.
Recommended DC operating conditions (Tj = -40°C to 125°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 4.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 5.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 6.
General interface electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 7.
Low voltage interface CMOS DC electrical characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 8.
High voltage CMOS interface DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 9.
Current consumption (Tj =-40°C to 125°C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 11.
Crystal characteristics for 1 and 2 chip load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 12.
External clock signal on XTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 13.
DSP core (Tj =-40°C to 125°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 14.
FM stereo decoder characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 15.
Sample rate converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 16.
SPI and I2C timing table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 17.
SAI Timing table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 18.
RDS SPI timing table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 19.
BSPI timing table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 20.
HS3I timing table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 21.
I2C BUS timing table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 22.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com