Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

H8/3021 Datasheet(PDF) 613 Page - Renesas Technology Corp

Part # H8/3021
Description  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  712 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8/3021 Datasheet(HTML) 613 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8/3021 Datasheet HTML 609Page - Renesas Technology Corp H8/3021 Datasheet HTML 610Page - Renesas Technology Corp H8/3021 Datasheet HTML 611Page - Renesas Technology Corp H8/3021 Datasheet HTML 612Page - Renesas Technology Corp H8/3021 Datasheet HTML 613Page - Renesas Technology Corp H8/3021 Datasheet HTML 614Page - Renesas Technology Corp H8/3021 Datasheet HTML 615Page - Renesas Technology Corp H8/3021 Datasheet HTML 616Page - Renesas Technology Corp H8/3021 Datasheet HTML 617Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 613 / 712 page
background image
Appendix B. Internal I/O Register Field
Rev.2.00 Mar. 22, 2007 Page 589 of 684
REJ09B0352-0200
Bit Names
Address
(low)
Register
Name
Data Bus
Width
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Module
Name
H'3B
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'3C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'3D
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'3E
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'3F
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'40
FLMCR1
8
FWE
SWE
ESU
PSU
EV
PV
E
P
H'41
FLMCR2
8
FLER
—
—
—
—
—
—
—
H'42
EBR1
8
EB7
EB6
EB5
EB4
EB3
EB2
EB1
EB0
H'43
EBR2
8
—
—
—
—
EB11
EB10
EB9
EB8
H'44
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'45
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'46
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'47
RAMCR
8
—
—
—
—
RAMS
RAM2
RAM1
RAM0
H'48
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'49
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'4A
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'4B
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'4C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'4D
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'4E
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'4F
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Flash
memory
H'50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'51
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'52
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'53
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'54
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'55
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'56
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'57
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'58
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'59
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'5A
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'5B
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'5C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H'5D
DIVCR
8
—
—
—
—
—
—
DIV1
DIV0
H'5E
MSTCR
8
PSTOP
—
MSTOP5
MSTOP4
MSTOP3
—
—
MSTOP0
System
control
H'5F
—
—
—
—
—
—
—
—
—



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com