Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M24LR16E-R Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # M24LR16E-R
Description  16-bit EEPROM with password protection, dual interface & energy harvesting: 400 kHz I²C bus & ISO 15693 RF protocol at 13.56 MHz
PDF  143 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24LR16E-R Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M24LR16E-R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M24LR16E-R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M24LR16E-R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M24LR16E-R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M24LR16E-R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M24LR16E-R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M24LR16E-R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M24LR16E-R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M24LR16E-R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 143 page
background image
M24LR16E-R
Contents
Doc ID 018932 Rev 8
5/143
17
M24LR16E-R states . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
17.1
Power-off state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
17.2
Ready state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
17.3
Quiet state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
17.4
Selected state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
18
Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
18.1
Addressed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
18.2
Non-addressed mode (general request) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
18.3
Select mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
19
Request format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
19.1
Request flags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
20
Response format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
20.1
Response flags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
20.2
Response error code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
21
Anticollision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
21.1
Request parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
22
Request processing by the M24LR16E-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
23
Explanation of the possible cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
24
Inventory Initiated command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
25
Timing definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
25.1
t1: M24LR16E-R response delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
25.2
t2: VCD new request delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
25.3
t3: VCD new request delay when no response is received
from the M24LR16E-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
26
Command codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
26.1
Inventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
26.2
Stay Quiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com