Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP199 Datasheet(PDF) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP199
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP199 Datasheet(HTML) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP199 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 50 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 18/50
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP199
如上图所示,当
ACIN 负载能力不足时,IPSOUT 电压下降,BAT 由原来的被充电转为放电与 ACIN
一起配合提供负载电流。
Host 可以通过 TWSI 访问 AXP199 的内部寄存器来设置 IPS 的参数和读取其反馈的信息。
限压/限流模式和直通模式
为了不影响
USB 通讯,VBUS 通路默认工作在“VBUS 限压模式”。在此模式下,AXP199 会将 VBUS
电压维持在一个可设置的参考电压
VHOLD 之上,以满足 USB 规范。VHOLD 默认为 4.4V,可在寄存器
Reg30H[5:3]调整。
如果系统对从
USB VBUS 吸取的电流大小有限制需求,则提供一个限流模式可供选择(参见寄存器
REG30H[1]),限流值可选 500mA/100mA(寄存器 Reg30H[0])。
如果系统只是使用
USB 供电而不介意 USB 通讯,或者使用 USB 电源适配器,可以通过修改寄存器
REG30H[6]将 AXP199 设置成“VBUS 直通模式”,此时 AXP199 会优先满足应用系统的用电需求。当 USB
Host 驱动能力太弱或系统耗电太强而使 VBUS 电压低于 VHOLD,AXP199 将发出 IRQ,告知 Host VBUS
供电能力弱,指示
USB 通信可能会受到影响,后续动作可由 Host 软件决定。
外部电源插入时 AXP199 的反应
AXP199 可以自动检测外部电源的插入动作。当 AXP199 检测到外部电源插入后,会自动判断外部电
源是否可用,并将结果设置在相应的寄存器中,同时发出
IRQ,通知 Host。
关于外部电源的寄存器状态位及含义如下表所示
:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com