Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP199 Datasheet(PDF) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP199
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP199 Datasheet(HTML) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP199 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP199 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 50 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 24/50
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP199
Murata GRM21E71A106K
X7R
10%@10uF
Murata GRM31E71A106K
X7R
10%@10uF
LDO1
LDO1 永远开启,可以为应用系统的实时时钟电路(RTC)提供不间断的电源,其驱动能力为 30mA。
LDO2/3
LDO2/3 采用了低噪声设计,可以为应用系统的模拟电路提供电源,其驱动能力为 200mA。
LDOIO0
LDOIO0 也采用了低噪声的设计,输出驱动能力为 50mA。
软启动(Soft Start)
所有
DC-DC 和 LDO 都支持软启动的输出建立方式,避免启动时电流的突然变化对输入通路的冲击。
自诊断:负载监测与限流保护
所有
DC-DC 和 LDO 都有负载监测和限流功能,当负载电流超过其驱动能力时,各输出电压都会下
降,以保护内部电路。三个
DC-DC 输出电压低于设定电压的 85%时,AXP199 自动关机。同时系统内部
自动记录具体因哪一路输出电压过低导致关机
(参见寄存器 REG46H[5:2])并发出相应的 IRQ。
所有
DC-DC 不需要外部的肖特基二极管和电阻分压反馈电路。如果应用中不需要用到某个 DC-DC,
只需要将对应的
LX 管脚悬空即可。
9.6 信号采集系统(Signal Capture)
一般的电池电量监测器通常是通过测量电池电压来估算电池电量,而
AXP199 的多路 12Bit ADC 除
了可以测量电池电压之外,还可以测量电池电流和外部电源电压、电流,同时内部集成了电池充放电库
仑计。
Host 可以根据这些数据更为准确的计算出电池电量,除此之外,还可以计算出系统的实时功耗、
电池剩余电量、电池充电进度、电池剩余使用时间及剩余充满时间等丰富的电源信息。
各路
ADC 的使能控制和采样速度可以通过寄存器 REG82H、83H、84H 来设置,采样结果存储在相
应的寄存器中,参见寄存器说明之
ADC 数据类。其中 GPIO[3:0]输入范围可通过寄存器 REG85H 设置。
电池电流方向是充电还是放电由寄存器
REG00H[2]来指示。
Channel
000H
STEP
FFFH
Battery Voltage
0mV
1.1mV
4.5045V
Bat discharge current
0mA
0.5mA
4.095A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com