Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DP83256 Datasheet(PDF) 40 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # DP83256
Description  PLAYERa??Device (FDDI Physical Layer Controller)
PDF  144 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

DP83256 Datasheet(HTML) 40 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button DP83256 Datasheet HTML 36Page - National Semiconductor (TI) DP83256 Datasheet HTML 37Page - National Semiconductor (TI) DP83256 Datasheet HTML 38Page - National Semiconductor (TI) DP83256 Datasheet HTML 39Page - National Semiconductor (TI) DP83256 Datasheet HTML 40Page - National Semiconductor (TI) DP83256 Datasheet HTML 41Page - National Semiconductor (TI) DP83256 Datasheet HTML 42Page - National Semiconductor (TI) DP83256 Datasheet HTML 43Page - National Semiconductor (TI) DP83256 Datasheet HTML 44Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 144 page
background image
50 Registers (Continued)
TABLE 5-2 Register Bit Summary
(Continued)
Register
Address
Register
Symbol
Bit Symbols
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
23h
RR23
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
24h
STTR
STT7
STT6
STT5
STT4
STT3
STT2
STT1
STT0
25h
STVR
STV7
STV6
STV5
STV4
STV3
STV2
STV1
STV0
26h
TDR
TONT
TOQLS
TOHLS
TOMLS
TOSILS
TTM2
TTM1
TTM0
27h
TTCR
BIE
AIE
TRS1
TRS0
BIS1
BIS0
AIS1
AIS0
28h
RR28
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
29h
RR29
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
2Ah
RR2A
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
2Bh
RR2B
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
2Ch
RR2C
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
2Dh
RR2D
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
2Eh
RR2E
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
2Fh
RR2F
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
30h
RR30
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
31h
RR31
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
32h
RR32
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
33h
RR33
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
34h
RR34
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
35h
RR35
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
36h
RR36
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
37h
RR37
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
38h
RR38
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
39h
RR39
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
3Ah
RR3A
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
3Bh
CGMREG
RES
RES
FLTREN
RES
TXCE
RES
RES
RES
3Ch
APMDREG
RES
RES
RES
RES
APMDEN
RES
RES
RES
3Dh
GAINREG
FILT2
FILT1
FILT0
RES
RES
RES
RES
RES
3Eh
RR3E
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
3Fh
RR3F
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
RES
40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com