Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 10 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 10 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
10
REV_2.1
引脚功能及使用说明
VIO(引脚 2,3,5):5V输入/出公用端口
充电时与外部 5V电源相连,作为
本机电池充电电源,系统自动转为充
电模式(如果原来在升压模式,可能延
时 6S-12S到升压自动停止后);升压时
(key~键按下),作为 5V输出口。
VIO也是内部工作电源的主电源,
所以电容的位置对输 出精度十分重
要,需要优先安排并紧靠近芯片口。
详见PCB板注意事项。5V2A建议外接
瓷片电容 2*22uF,如果大电流下VIO
纹波较大或不稳定,建议外接更大电
容,如 5V3A时需接 4*22uF或 2*47uF,
或更大更稳定。
如外部接PMOS1 时的使用:
当芯片处于待机模式(充电模式:
dn~_up=0),VIN 通过PMOS1 管输出
到VIO当VIO>4.25V,TP5602 自动进
入充电模式。
当 芯 片 处 于 升 压 模 式
(dn~_up=VIO=5V),保护PMOS1 管为
关闭状态,VIN不输出到VIO,VIN上
电不会自动触发充电模式,只有当升
压模式结束后,dn~_up=0 时,才会进
入充电模式;但如果将auto_up引脚通
过电阻接VIN则可以自动检测VIN上
电,当auto_up>3.5V时,自动关闭升压,
启动充电模式。
GND_A,GND_D(引脚 18,7)内部地线
GND_P (引脚 22) 驱动和功率地线
LX(引脚 4,23,24):内置功率 PMOS2
管、外置 NMOS 漏极连接点。
LX 与外部电感相连作为电池充电
放电的开关端,也作为同步电压和过
流电压的检测端。
Vint1(引脚 6)
:内部电源 1。外接电
容 1uF。
工作时(充电或升压)启动=VIO,待
机时=0;
Vint2(引脚 8)
:内部主电源 2,外接
电容 1uF。一直输出系统最高电源。
由内部电源切换电路自动切换到
VBAT,VIO 中的最高电平作为内部工
作电源。工作时=VIO,待机时=VBAT。
为防止切换模式时 VIO 瞬变过大,
引起 Vint2 和 VIO 两路电源瞬态不同,
内部产生误操作。Vint2 和 VIO 之间需
要跨接 1uF 的电容,抑制电源瞬态差
异。
LED4-1(引脚 9,10,11,12)
:外接
发光二极管 LED 的正极,正常工作最
高电平 5V,可以驱动蓝光,白光,红,
绿 LED 等。
正常工作电量指示端口;异常状态
报警指示。内部有 1K 欧姆的限流电
阻。用户还可根据不同 LED 和亮度选
择外加串联电阻,
详见 LED 指示说明。
auto_up (引脚 13):模式检测端口 2。
典型用法直接接 GND;
高电平时强制为充电模式(禁止升
压);下降沿强制启动一次升压;一直
低电平时模式由 KEY~键决定;(在充
电 或待机 模 式下 ,充电 与否决定 于
VIN 或 VIO 是否有电压)。
用法 1:
3M 电阻和 VIN 端相连(在有外部
PMOS1 的其他应用场合,见后页图
3)
,检测到高电平后自动停止升压模
式,进入充电模式;检测到 VIN 下降
沿(掉电)自动启动升压模式,VIO 输出



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com