Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
7
REV_2.1
除非指定,否则,VIN=0,VBAT=3.8V,TEMP=25℃,VIO=5V,Rout=5Ω,Cout=88uF,
Rsb=8.2mΩ,KEY~键启动升压
符号
参数
条件
最小值 典型值 最大值
单位
升压部分
VBAT
输入电源电压
3.0
3.8
4.5
V
IBAT
电池输出电流(不包含灯)
升压VIO=5V,Rout=50K
待机模式
关机模式(VBAT=2.2)
2
4
0
3
6
0.5
10
15
2
mA
μA
μA
VOUT
输出电压精度
RS=8.2mΩ,IOUT=100mA
4.87
5.02
5.17
V
VIlmt
恒流设置电压有效范围
VIlmt 有 VIO 经分压电阻取
0
1
V
IOUT MAX
VOUT(4.8V)最大电流
RS=8.2mΩ,VIlmt=0.1V
2.8
3
3.2
A
Iout_LS
轻载停机电流门限
L=2.2uH(随电感正相关)
20
50
100
mA
Fup
升压振荡频率
250
300
400
KHz
DMAX
最大占空比
85%
DMIN
最小占空比
0%
VLMTn
功率 NMOS1 逐周期限流
电压
设计值
0.22
0.25
0.28
V
Tdisp
电量 LED 显示周期
2.5
3
3.5
S
TP5602B 电量 LED 显示
周期
长亮
S
Tnoload
轻载检测周期
IOUT=200mA下降到 5mA
5
10
20
S
VuvB3
电池欠压待机点
VBAT 从高到低
2.8
3
3.2
V
VuvB2
电池过低关机点
VBAT从高到低
2.1
2.4
2.6
V
VLED
LED1-4 引脚输出驱动
ILED=2mA
2.5
3
4.0
V
TEMPLIM
芯片保护温度
145
Tss_up
升压软启动时间
VIO=0 至
VBAT(COUT=100uF)
100
500
2000
uS
IBAT_UP_ST
输出短路时电池电流
50
100
200
mA
TUP_ST
VIO 短路检测时间
VIO=0V
200
450
600
mS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com