Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 20 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 20 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 17Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 18Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 19Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 20Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 21Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 22Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
20
REV_2.1
TP5602 演示板电路及使用说明
下图为 TP5602 的演示版图形及 PCB 示意图(TP5602B 通用),采用典型应用图 1。
演示版及 PCB 示意图 采用典型应用图 1
注: PCB 板背面未提供,为大面积地线与过孔,无元器件。为提高效率,演示版铜箔为加厚为 2OZ 。
TP5602 演示版引脚及端口说明:充电 4.2V 3A,放电 5V 3A
输入:Micro USB。输出:USB。
BAT:电池端。
正确连接电源和电池,即可充电,充电中 LED 逐级闪烁,充电结束四颗灯
全亮,具体参考充电 LED 显示。K2 键是升压按键,不充电时,按下开始升压。
K1 是升压停机开关。按下升压停止,放开启动一次升压。
在恒流充电阶段,可以在电池正极端串联电流表,检测充电电流,电流表使
用大量程档。考虑到电流表内阻,不建议在测试最终充电完毕电池电压模式中串
联电流表。内阻会引起关断后电池的实际电压低于芯片本身关断电压。
演示版布局特别注意事项:
GND:地线布局极为重要,芯片有数字地、模拟地及功率地,三个地线建
议与芯片散热片接一起,输出地线以 Vout 端口为主。原理图中地线已用粗细线
区分,细线为静态地,加粗的地线为功率地,布局时可参考。建议芯片周围的小
电容的地线与静态地相接。
VIO 端电容:VIO 共有三个 PIN,需接在一起,且需要接 2~4 个 22uF 的电
容(根据实际应用电流情况,电流越大,需要外接的 COUT 的电容越大,如 2*47uF
的电容,更大更稳定)
,且靠近芯片端口。电容地也要接到大电流的地。
注:建议 PCB 中 QFN24 的库文件引脚长度略大于芯片长度(我司建议 PCB 布
局引脚长 1mm,宽 0.28mm),便于焊接。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com