Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 18 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 18 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 17Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 18Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 19Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 20Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 21Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 22Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
18
REV_2.1
下表为典型应用电路的元器件推荐清单:
表 2 4.2V 锂离子电池 3A 充电、5V 3A 升压
编号
元器件名称
型号&规格
位号
用量
备注
1
主控 IC
TP5602 QFN24
-4*4
U1
1
2
贴片功率电感
双线并绕
1.0uH/10*10
L
1
饱和 Isat、温升电流 Idc
大于 7A, DCR 小于
0.01,感值 1.0uH
3
贴片电容
0.1uF/0603 10%
C5 C7 C8
C14 C15
5
耐压不低于 16V,建议
使用贴片陶瓷电容,红
色 位 号 电 容 在 电 路 中
应 尽 量 靠 近 芯 片 引 脚
放置
4
贴片电容
22uF/1206 10%
C1 C9 C10
C12 C13
7
5
贴片电容
1uF/0603 10%
C2 C3
C4 C6 C16
5
6
贴片电容
0.01uF/0603 10%
CLX
1
EMC 测试预留器件
7
贴片电阻
3.3R/0805 1%
RLX
1
8
贴片电阻
0.0082R/1206 1%
RSB
1
精度 1%,封装是 1206
或以上
9
贴片电阻
5.1K/0603 5%
R1
1
10
贴片电阻
3M/0603 5%
R2
1
11
贴片电阻
1M/0603 5%
R7 R11
2
12
贴片电阻
51K/0603 5%
R8
1
13
贴片 LED
0603
蓝色
LED1~4
4
电量指示用
14
贴片 MOS
8205A/TSSOP8
M1
1
同步 NMOS
15
贴片 MOS
2301/SOT23-3
M2
2
开关 PMOS
16
按键开关
6.5mm*5.1mm
KEY2
1
按键+插座
17
迷你 USB
Micro USB 母座
5 脚全贴
输入用
1
18
USB 母座
USB-A 母插座贴
片/白色,4P USB
插座母座 A 型
输出用
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com