Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP5602 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
2
REV_2.1
TP5602、TP5602B 移动电源专用 4 合 1 单片系统
概述
TP5602 与 TP5602B 只在升压模式时,LED 灯显示模式有区别。TP5602 在
按键升压或自动升压工作时 LED 灯亮 3S,然后熄灭;TP5602B 升压工作时则为
长亮,直至升压停机,LED 熄灭。两者其他功能、典型应用电路图、注意事项、
封装等均相同,下文未特别说明,均为介绍 TP5602 芯片。
TP5602 是一款全集成功能的移动电源专用超大规模集成电路,专为中大功
率移动电源设计。内部将自动充电管理和电池隔离 PMOS2、升压管理、电量显
示、电池保护等多种功能集成到单一芯片中,外加一个输入隔离 PMOS1,一个
功率 NMOS1,一个电感,少量阻容元件,应用电路简单,性能稳定可靠,免调
试大生产,高效高良率。
TP5602 采用独特的单一电感复用技术,内置高效同步降压 4.2V3A 锂电池
充电电路和同步升压型 5V 3A 输出电路;4 路 LED 显示输出可以 5 段显示充电
和放电时的电量,可适用于红、绿、蓝光 LED 直接驱动,也同时用于异常状态
报警显示;无需外部电池保护电路,内部集成电池多种输入和输出保护(过压、
过充、欠压、过流、短路等)
TP5602 提供功能设置:插电自动充电,按键升压,轻载自动停机(升压时)
降压充电恒流可调;5V 升压输出恒流外部可调。
其 QFN24 超小型封装与简单的外围电路,使得 TP5602 也非常适用于其他
便携式设备的大功率独立充电或独立的升压管理应用。
TP5602 具有宽输入电压(4.2-7V MAX)
,有防电源反接,充电时对电池充
电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过
外部电阻调整,最大充电电流达 3.5A。充电不同的电池电压时,4LED 不同的显
示模式。充电开关频率 700KHz 的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,
并在大电流充电中仍保持较小的发热量。
TP5602 内置 4.25V
VIO 充电自适应电路,当 VIO 电流驱动不够引起 VIO
下降到 4.2V 时,内部自动减少充电电流,用户不必担心设置电流过大而遇到小
功率的 USB 口、电源或适配器的问题。
TP5602 内置防电池倒灌 PMOS2 电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外
围保护。
TP5602 同步升压电路可以恒压限流输出,电压内部固定 5V,电流可达 3A。
限流值可以通过外部设置调整(VIlmt),限制电池端输出电流,从而控制 VIO 输
出功率。
升压启动时有软启动保护,有输出短路和过流保护(250mS 长时过流/短路停
机)。
外 置 NMOS , 逐 周 期 限 流 。 典型 可 以 驱 动 5V3A , 极 限 驱 动 3.5A ,
5V3A@Vbat=4V 效率 93.5%。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com