Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 12 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 12 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
12
REV_2.1
电池电流设置示表(客户须以实测为准,下
表为我司演示版测试值)
Rsb
毫
欧
充电
限流
(A)
V_Ilmt=
5*
R8/(R7+R8)
Iout(A)
(vout=4.8@
VB=4.2)
Iout(A)
(vout=4.8@
VB=3.6)
25
1.0
0.5
1.9A
1.76A
25
1.0
0.12
1.0A
0.90A
25
1.0
0
0.8A
0.77A
12
2
0.5
3.5A
3.40A
12
2
0.1
2.0A
1.90A
12
2
0
1.6A
1.49A
8
3
0.5
8
3
0.1
3.0A
2.94A
8
3
0
2.5A
2.34A
V-Ilmt (引脚 16):电池放电电流设置
端。
充电时,该端口不起作用,放电时
设置不同的电压初始值 0-1V,(内部有
1V 嵌位电路)。可以改变电池放电最大
限流倍数。 如果通过 分压电阻取样
VIO,可以得到随 VIO 调制的输入限
流值(与 Rsb 共同作用),从而保持输出
电流恒定不变。
key~ (引脚 17):升压模式端口 1
外部按键,低脉冲有效。按键后可
启动升压模式(当 auto_up=低):
如 VBAT≤3V;或 VIO 短路过流
等,则 LED 异常报警闪 6 次后自动待
机,不升压。
如 VBAT>3V 则电量指示灯显示约
5 秒后熄灭。VIO 输出 5V 电源。再次
按键 key~重新显示电量 5 秒。如果连
续输出轻载,(如 Iout≤30mA),约 10
秒后自动停止,转为待机模式,电池
耗电≤6uA。
长按按键 2.5S 升压停机。
dn~_up(引脚 19)
:多用途保护
PMOS1 的栅输入。也是工作状态指示
口:
dn~_up=0 充电模式,为同步降压
模式,外接 PMOS1 导通(方案图 3),
PMOS2 为充电开关管,NMOS 为降压
同步管。
当系统损坏如 PMOS2 穿通等引起
VBAT≥4.3V 过压,保护电路起作用:
dn~_up=高阻态,通过外加 1M 电阻上
拉到 VIN 保护管 PMOS1 强制关闭,
停止充电。
外接
C7=0.1uF
电 容 防 止
VBAT=0V 时,可能出现的充电不启动
dn~_up=VIO(5V) 升 压 模 式 ,
PMOS1 关闭,NMOS 为放电开关管,
PMOS2 为升压同步管。
VREG(引脚 20):内部电源 3。
VREG 是一个内部二级电源,它外
接一个 0.1uF 旁路电容到地。
VREG ≈ 4.0V 。 只 有在 工 作 时 启
动,待机时为 0V。
EXT(引脚 21):外置 NMOS 栅驱动
端。
外扩一个功率 NMOS,开关信号,
CMOS 输出,高电平为 VIO,低电平
为 0。最大可驱动 Cg=2000p 的 NMOS
功率管。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com